công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC37M600 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SMSC Corporation

tên linh kiện FDC37M600
Giải thích chi tiết về linh kiện  ENHANCED SUPER I/O CONTROLLER WITH INFRARED SUPPORT
Download  182 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMSC [SMSC Corporation]
Trang chủ  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

FDC37M600 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SMSC Corporation

  FDC37M600 Datasheet HTML 1Page - SMSC Corporation FDC37M600 Datasheet HTML 2Page - SMSC Corporation FDC37M600 Datasheet HTML 3Page - SMSC Corporation FDC37M600 Datasheet HTML 4Page - SMSC Corporation FDC37M600 Datasheet HTML 5Page - SMSC Corporation FDC37M600 Datasheet HTML 6Page - SMSC Corporation FDC37M600 Datasheet HTML 7Page - SMSC Corporation FDC37M600 Datasheet HTML 8Page - SMSC Corporation FDC37M600 Datasheet HTML 9Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 182 page
background image
5
PIN CONFIGURATION
FDC37M60x
100 PIN QFP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DRVDEN0
DRVDEN1
nMTRO
nDS1
nDS0
nMTR1
VSS
nDIR
nSTEP
nWDATA
nWGATE
nHDSEL
nINDEX
nTRK0
nWRTPRT
nRDATA
nDSKCHG
VCC
CLOCKI
nCS/SA11
SA10
SA9
SA8
SA7
SA6
SA5
SA4
SA3
SA2
SA1
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
PE
SLCT
nERROR
nACK
VSS
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
nINIT
nSLCTIN
VCC
KBDRST
A20M
IRTX
IRRX
VSS
KDAT
KCLK
MDAT
MCLK
IOCHRDY
TC
VCC
DRQ3/P12
nDACK3/P16


Số phần tương tự - FDC37M600

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SMSC Corporation
FDC37M707 SMSC-FDC37M707 Datasheet
810Kb / 194P
   SUPER I/O CONTROLLER WITH WAKE UP FEATURES
FDC37M707 SMSC-FDC37M707 Datasheet
690Kb / 194P
   Super I/O Controller with Wake-Up Features
FDC37M707 SMSC-FDC37M707_07 Datasheet
690Kb / 194P
   Super I/O Controller with Wake-Up Features
logo
List of Unclassifed Man...
FDC37M70X ETC-FDC37M70X Datasheet
597Kb / 194P
   Enhanced Super I/O Controller with Wake-Up
logo
SMSC Corporation
FDC37M81 SMSC-FDC37M81 Datasheet
574Kb / 198P
   PC98/99 Compliant Enhanced Super I/O Controller with Keyboard/Mouse Wake-Up
More results

Mô tả tương tự - FDC37M600

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SMSC Corporation
FDC37N3869 SMSC-FDC37N3869 Datasheet
725Kb / 136P
   3.3V SUPER I/O CONTROLLER WITH INFRARED SUPPORT
FDC37B727-NS SMSC-FDC37B727-NS Datasheet
822Kb / 238P
   128 Pin Enhanced Super I/O Controller with ACPI Support
FDC37B72X SMSC-FDC37B72X_07 Datasheet
831Kb / 238P
   128 Pin Enhanced Super I/O Controller with ACPI Support
FDC37B727 SMSC-FDC37B727 Datasheet
1Mb / 244P
   128 Pin Enhanced Super I/O Controller with ACPI Support
FDC37N769 SMSC-FDC37N769 Datasheet
720Kb / 138P
   3.3V SUPER I/O CONTROLLER WITH INFRARED SUPPORT FOR PORTABLE APPLICATIONS
FDC37N769 SMSC-FDC37N769_07 Datasheet
669Kb / 137P
   3.3V Super I/O Controller with Infrared Support for Portable Applications
LPC47M112 SMSC-LPC47M112 Datasheet
1Mb / 208P
   ENHANCED SUPER I/O CONTROLLER WITH LPC INTERFACE
logo
List of Unclassifed Man...
FDC37C67X ETC1-FDC37C67X Datasheet
531Kb / 194P
   Enhanced Super I/O Controller with Fast IR
logo
SMSC Corporation
37C672 SMSC-37C672 Datasheet
965Kb / 173P
   ENHANCED SUPER I/O CONTROLLER WITH FAST IR
LPC47M112-MC SMSC-LPC47M112-MC Datasheet
1Mb / 193P
   ENHANCED SUPER I/O CONTROLLER WITH LPC INTERFACE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com