công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA12400 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cree, Inc

tên linh kiện CA12400
Giải thích chi tiết về linh kiện  Tina series
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CREE [Cree, Inc]
Trang chủ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CA12400 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cree, Inc

  CA12400 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CA12400 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CA12400 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Oval beam direction
(O-90 is turned 90 degree)
A
D
3
2
4
1
DESIGNED BY
DATE
CHECKED BY
DATE
DRAWN BY
DATE
This drawing is our property.
It can't be reproduced
or communicated without
our written agreement.
SCALE
WEIGHT(g)
-
SHEET
1/1
SIZE
A4
DRAWING NUMBER
REV
1
DRAWING TITLE
MATERIALS
Lens: PMMA
Holder: PC
Tape: PU Foam
16.5.2012
16.5.2012
ah
Ledil Oy
Salorankatu 10
FIN-24100 SALO
Finland
ah
18.10.2011
Datasheet Tina2-CLL
Holder
Tape 0.4mm
Lens
3:1
16. 1


Số phần tương tự - CA12400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA12400 LEDIL-CA12400 Datasheet
2Mb / 4P
   ~16째 diffused spot beam optimized for Citizen CL-L400. Assembly with holder and installation tape.
CA12400 LEDIL-CA12400_18 Datasheet
2Mb / 4P
   ~16째 diffused spot beam optimized for Citizen CL-L400. Assembly with holder and installation tape.
More results

Mô tả tương tự - CA12400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
FA11019 CREE-FA11019 Datasheet
348Kb / 6P
   Tina series
FA11826 CREE-FA11826 Datasheet
1Mb / 24P
   Tina series
FA11205 CREE-FA11205 Datasheet
453Kb / 11P
   Tina series
FA11208 CREE-FA11208 Datasheet
645Kb / 15P
   Tina series
CA11173 CREE-CA11173 Datasheet
409Kb / 7P
   Tina series
CP12682 CREE-CP12682 Datasheet
151Kb / 3P
   Tina series
CA13044 CREE-CA13044 Datasheet
595Kb / 9P
   Tina series
CA11420 CREE-CA11420 Datasheet
971Kb / 13P
   Tina series
FA10642 CREE-FA10642 Datasheet
339Kb / 6P
   Tina series
CA12374 CREE-CA12374 Datasheet
1Mb / 22P
   Tina series
CA12377 CREE-CA12377 Datasheet
1Mb / 23P
   Tina series
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com