công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA121B-HRFWK-PF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA121B-HRFWK-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED ARRAY
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA121B-HRFWK-PF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
A20
A21
700
900
900
1100
A21
900
1100
A25
2200
2700
1800
1500
A23
1800
A24
2200
Min.
Luminous Intensity(mcd) at 20 mA
1100
A22
Group
WK CHIP
1500
Max.
Page 3/8
Max.
450
550
350
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
HRF CHIP
Group
A17
A18
A16
Brightness Code For Standard
LED Lamps
PART NO. LA121B/HRFWK-PF
350
450
Luminous Intensity(mcd) at 20 mA
300
Min.
900
A20
700
A19
550
700


Số phần tương tự - LA121B-HRFWK-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
LA12-10V21 KEMET-LA12-10V21 Datasheet
369Kb / 7P
   LA12, Magnetic Direct Current Sensor
logo
Sensata Technologies, I...
LA12-17-000A SENSATA-LA12-17-000A Datasheet
131Kb / 2P
   C Y LINDRICAL FRAMELESS LINEAR VOICE COIL ACTUATORS (VCA)
logo
Kemet Corporation
LA12-48V21 KEMET-LA12-48V21 Datasheet
149Kb / 1P
   KEMET, MDCS, Current, Through-Hole, DC/AC/Pulse, AC, DC and Pulse Current Detection
LA12-50V21 KEMET-LA12-50V21 Datasheet
149Kb / 1P
   KEMET, MDCS, Current, Through-Hole, DC/AC/Pulse, AC, DC and Pulse Current Detection
LA12-60V21 KEMET-LA12-60V21 Datasheet
149Kb / 1P
   KEMET, MDCS, Current, Through-Hole, DC/AC/Pulse, AC, DC and Pulse Current Detection
More results

Mô tả tương tự - LA121B-HRFWK-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com