công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA08B-6G1Y3H-1-PF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA08B-6G1Y3H-1-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED ARRAY
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA08B-6G1Y3H-1-PF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
Max.
Min.
17
18
16
15
592
589
592
595
587
585
589
587
Group
Y CHIP
Color
Code
Wave length(nm) at 20 mA
4/10
Page
PART NO. LA08B/6G1Y3H-1-PF
Brightness Code For Standard LED Lamps
A7
Group
Y CHIP
3.0
4.5
Max.
Luminous Intensity(mcd) at 10 mA
Min.
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
A8
4.5
A10
12
A11
20
8.0
A9
8.0
20
30
12


Số phần tương tự - LA08B-6G1Y3H-1-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA08B-6G3Y1H LIGITEK-LA08B-6G3Y1H Datasheet
95Kb / 7P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA08B-6G1Y3H-1-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com