công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XZMYLA143S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SunLED Corporation

tên linh kiện XZMYLA143S
Giải thích chi tiết về linh kiện  White SMD package with silicone resin
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNLED [SunLED Corporation]
Trang chủ  http://www.sunled.com
Logo SUNLED - SunLED Corporation

XZMYLA143S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SunLED Corporation

  XZMYLA143S Datasheet HTML 1Page - SunLED Corporation XZMYLA143S Datasheet HTML 2Page - SunLED Corporation XZMYLA143S Datasheet HTML 3Page - SunLED Corporation XZMYLA143S Datasheet HTML 4Page - SunLED Corporation XZMYLA143S Datasheet HTML 5Page - SunLED Corporation XZMYLA143S Datasheet HTML 6Page - SunLED Corporation XZMYLA143S Datasheet HTML 7Page - SunLED Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
Part Number: XZMYLA143S
Sep 16,2016
XDSB7607
V2-Z Layout: Maggie L.
P. 1/7
5.6mm x 3.0mm SURFACE MOUNT LED LAMP
ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
DISCHARGE
SENSITIVE
DEVICES
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ±0.25(0.01") unless otherwise noted.
3. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.
Package Schematics
Typical Applications
Entertainment and accent lighting
Architectural lighting
Ideal substitute for halogen and florescent lighting
Automotive interior and exterior lighting
Specialty lighting (Markers, Beacon, Pathway)
Features
5.6mm x 3.0mm x 0.77mm SMD LED
IR-reflow compatible
Standard Package: 2,000pcs / Reel
White SMD package with silicone resin
MSL (Moisture Sensitivity Level): 2a
RoHS compliant


Số phần tương tự - XZMYLA143S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SunLED Corporation
XZMYLA109FS SUNLED-XZMYLA109FS Datasheet
373Kb / 6P
   IR-reflow compatible
More results

Mô tả tương tự - XZMYLA143S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SunLED Corporation
XZMOLA143S SUNLED-XZMOLA143S Datasheet
340Kb / 7P
   White SMD package with silicone resin
XZMDH160S SUNLED-XZMDH160S Datasheet
370Kb / 9P
   White ceramic package with silicone resin
logo
OSRAM GmbH
LTRBR8SR-8A7B-0117 OSRAM-LTRBR8SR-8A7B-0117 Datasheet
796Kb / 25P
   SMD package with silicone resin
KRBTQDLP61.3A OSRAM-KRBTQDLP61.3A Datasheet
1Mb / 25P
   SMD package with silicone resin
LTRB-RASR OSRAM-LTRB-RASR Datasheet
1Mb / 23P
   SMD package with silicone resin
logo
SunLED Corporation
XZDG10X160S SUNLED-XZDG10X160S Datasheet
376Kb / 9P
   White ceramic package with silicone resin
logo
OSRAM GmbH
LTRBR8SF-8A7B-0117 OSRAM-LTRBR8SF-8A7B-0117 Datasheet
1Mb / 21P
   SMD package with silicone resin
LTRB-R8SR OSRAM-LTRB-R8SR Datasheet
1Mb / 25P
   SMD package with silicone resin
LTRB-R8SF OSRAM-LTRB-R8SF Datasheet
1Mb / 21P
   SMD package with silicone resin
logo
SunLED Corporation
XZCB14X160S SUNLED-XZCB14X160S Datasheet
371Kb / 9P
   White ceramic package with silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com