công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1300VUA bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1300VUA
Giải thích chi tiết về linh kiện  300 mA CMOS LDO with Shutdown, Bypass and Independent Delayed Reset Function
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1300VUA bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Microchip Technology

Back Button TC1300VUA Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1300VUA Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1300VUA Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC1300VUA Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology TC1300VUA Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TC1300VUA Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology TC1300VUA Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology TC1300VUA Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology TC1300VUA Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
 2002 Microchip Technology Inc.
DS21385C-page 11
TC1300
5.2
Package Dimensions
PIN 1
Component Taping Orientation for 8-Pin MSOP Devices
User Direction of Feed
Standard Reel Component Orientation
for TR Suffix Device
W
P
Carrier Tape, Number of Components Per Reel and Reel Size:
Package
Carrier Width (W)
Pitch (P)
Part Per Full Reel
Reel Size
8-Pin MSOP
12 mm
8 mm
2500
13 in.


Số phần tương tự - TC1300VUA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lite-On Technology Corp...
TC1300H LITEON-TC1300H Datasheet
46Kb / 4P
   SURFACE MOUNT THYRISTOR SURGE PROTECTIVE DEVICE
More results

Mô tả tương tự - TC1300VUA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
SA57026 PHILIPS-SA57026 Datasheet
87Kb / 8P
   300 mA LDO with ON/OFF control and independent delayed RESET function
2003 Oct 13
logo
Microchip Technology
TC1307 MICROCHIP-TC1307 Datasheet
553Kb / 28P
   Four-Channel CMOS LDO with Select Mode, Shutdown and Independent Reset
2002
TC1174 MICROCHIP-TC1174 Datasheet
444Kb / 12P
   300mA CMOS LDO with Shutdown and VREF Bypass
2002
TC1174 MICROCHIP-TC1174_13 Datasheet
211Kb / 14P
   300mA CMOS LDO with Shutdown and VREF Bypass
10/26/12
TC1107-3.3VUA MICROCHIP-TC1107-3.3VUA Datasheet
433Kb / 12P
   300mA CMOS LDO with Shutdown and VREF Bypass
05/01/02
TC1107 MICROCHIP-TC1107 Datasheet
443Kb / 12P
   300mA CMOS LDO with Shutdown and VREF Bypass
2002
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1014 TELCOM-TC1014 Datasheet
109Kb / 10P
   50mA CMOS LDO WITH SHUTDOWN AND REFERENCE BYPASS
logo
Microchip Technology
TC1269 MICROCHIP-TC1269_13 Datasheet
198Kb / 12P
   300mA CMOS LDO with Shutdown and VREF Bypass
2002-2012 11/27/12
TC1269 MICROCHIP-TC1269 Datasheet
432Kb / 12P
   300mA CMOS LDO with Shutdown and VREF Bypass
2002
logo
Unisonic Technologies
LR1185 UTC-LR1185_16 Datasheet
172Kb / 4P
   150mA CMOS LDO WITH SHUTDOWN AND REFERENCE BYPASS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com