công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM6B595P bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện SM6B595P
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT LED DRIVER
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

SM6B595P bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  SM6B595P Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. SM6B595P Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. SM6B595P Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. SM6B595P Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. SM6B595P Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. SM6B595P Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. SM6B595P Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. SM6B595P Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. SM6B595P Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Page 7
0
0
0
TIMING WAVEFORM
SM6B595
8-BIT LED DRIVER
SAMHOP Microelectronics Corp.
㆔合微科股份㈲限公司
tW(SRCK)
tsetup
thold
tp
tsetup
tW(RCK)
tp
tW(G)
tPLH
tPHL
tf
tr
50%
50%
50%
50%
50%
50%
90%
10%
SRCK
SER IN
SER OUT
RCK
OUTn
OUTn
G
G
Low
SEP, 2002


Số phần tương tự - SM6B595P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vanlong Technology Co.,...
SM6B VANLONG-SM6B Datasheet
37Kb / 1P
   Ceramic Surface Mount Crystal
SM6B VANLONG-SM6B Datasheet
44Kb / 1P
   Ceramic Surface Mount Crystal The SM6B series incorporates a sub-miniature AT-cut Strip Crystal resomator housed in a miniature 2-ped 6.0x3.5mm
SM6B VANLONG-SM6B_13 Datasheet
44Kb / 1P
   Ceramic Surface Mount Crystal The SM6B series incorporates a sub-miniature AT-cut Strip Crystal resomator housed in a miniature 2-ped 6.0x3.5mm
More results

Mô tả tương tự - SM6B595P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SM16705 SAMHOP-SM16705 Datasheet
197Kb / 15P
   8-BIT CONSTANT CURRENT LED DRIVER
logo
List of Unclassifed Man...
MBI5001 ETC-MBI5001 Datasheet
244Kb / 9P
   8 BIT CONSTANT CURRENT LED DRIVER
logo
Silan Microelectronics ...
SD16730 SILAN-SD16730 Datasheet
708Kb / 12P
   8-Bit Constant Current LED Driver
logo
Silicon Touch Technolog...
DM11A SITI-DM11A Datasheet
422Kb / 20P
   8-bit Constant Current LED Driver
logo
Holtek Semiconductor In...
HT16D595 HOLTEK-HT16D595 Datasheet
2Mb / 11P
   8-Bit Constant Current LED Driver
logo
List of Unclassifed Man...
MBI5168 ETC1-MBI5168 Datasheet
269Kb / 15P
   8-bit Constant Current LED Sink Driver
logo
Texas Instruments
TLC59108F TI-TLC59108F Datasheet
696Kb / 27P
[Old version datasheet]   8-BIT FM I2C BUS LED DRIVER
TPIC2810 TI1-TPIC2810_15 Datasheet
880Kb / 23P
[Old version datasheet]   8-BIT LED DRIVER WITH 12C INTERFACE
TLC59208F TI-TLC59208F_1 Datasheet
712Kb / 29P
[Old version datasheet]   8-BIT FM I2C BUS LED DRIVER
logo
NXP Semiconductors
PCA9634 NXP-PCA9634 Datasheet
201Kb / 38P
   8-bit Fm I2C-bus LED driver
Rev. 06-12 September 2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com