công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4002W bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện 1N4002W
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMIPOWER [Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.samwinsemi.com
Logo SEMIPOWER - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

1N4002W bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

  1N4002W Datasheet HTML 1Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. 1N4002W Datasheet HTML 2Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. 1N4002W Datasheet HTML 3Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
0.1
0.6
0.8
0.9
1.0
1.1
Fig.3 Typical Forward Characteristic
Instaneous Forward Voltage (V)
0.7
1.0
0.2
0.5
Fig.2 Typical Instaneous Reverse
Characteristics
200
400
600
800
0
0.01
0.1
1.0
10
Instaneous Reverse Voltage (V)
100
T =25
J
°C
T =75
J
°C
T =125
J
°C
T =150
J
°C
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.0
25
50
75
100
125
150
175
Fig.1 Forward Current Derating Curve
Case Temperature (
°C)
Single phase half-wave 60 Hz
resistive or inductive load
Page 2 of 3
Fig.4 Typical Junction Capacitance
1.0
10
100
0.1
1
10
100
Reverse Voltage (V)
T =25
J
°C
05
10
15
20
25
30
00
10
100
Fig.5 Maximum Non-Repetitive Peak
Forward Surage Current
Number of Cycles
8.3 ms Single Half Sine Wave
(JEDEC Method)
1
35
0.5
1N4007W
1N4001W THRU 1N4007W
Copyright@ SEMIPOWER Electronic Technology Co., Ltd. All rights reserved.
2016 Rev 1.0


Số phần tương tự - 1N4002W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1N4002W YFWDIODE-1N4002W Datasheet
73Kb / 3P
   Surface MountGeneral Purpose Silicon Rectifiers
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N4002W ZSELEC-1N4002W Datasheet
140Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED DIODE
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
1N4002W GXELECTRONICS-1N4002W Datasheet
315Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTICK RECTIFIER
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
1N4002W YIXIN-1N4002W Datasheet
356Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS VOLTAGE RANGE 50 to 1000 volts
logo
Nantong Hornby Electron...
1N4002W HORNBY-1N4002W Datasheet
205Kb / 3P
   SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - 1N4002W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
CMMR1-02 CENTRAL-CMMR1-02_15 Datasheet
281Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
CMR3-10 CENTRAL-CMR3-10_15 Datasheet
338Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
S1A-1DSMA YFWDIODE-S1A-1DSMA Datasheet
522Kb / 3P
   Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
M1-SMAF YFWDIODE-M1-SMAF_17 Datasheet
417Kb / 3P
   Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
logo
Xian Semipower Electron...
S1ABF SEMIPOWER-S1ABF Datasheet
120Kb / 3P
   Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
S2AF SEMIPOWER-S2AF Datasheet
135Kb / 3P
   Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
S1ABF-SMBF YFWDIODE-S1ABF-SMBF Datasheet
417Kb / 3P
   Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
S2AW-SOD123FL YFWDIODE-S2AW-SOD123FL Datasheet
418Kb / 3P
   Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
S3A GXELECTRONICS-S3A Datasheet
496Kb / 2P
   Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
logo
Shanghai Yint Electroni...
S3AB YINT-S3AB Datasheet
494Kb / 3P
   Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
M1F YFWDIODE-M1F Datasheet
472Kb / 3P
   Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com