công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACE18010M04N bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ACE Technology Co., LTD.

tên linh kiện ACE18010M04N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 100-V MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACE [ACE Technology Co., LTD.]
Trang chủ  http://www.ace-ele.com
Logo ACE - ACE Technology Co., LTD.

ACE18010M04N bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ACE Technology Co., LTD.

  ACE18010M04N Datasheet HTML 1Page - ACE Technology Co., LTD. ACE18010M04N Datasheet HTML 2Page - ACE Technology Co., LTD. ACE18010M04N Datasheet HTML 3Page - ACE Technology Co., LTD. ACE18010M04N Datasheet HTML 4Page - ACE Technology Co., LTD. ACE18010M04N Datasheet HTML 5Page - ACE Technology Co., LTD. ACE18010M04N Datasheet HTML 6Page - ACE Technology Co., LTD. ACE18010M04N Datasheet HTML 7Page - ACE Technology Co., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
ACE18010M04N
N-Channel 100-V MOSFET
VER 1.1
6
Packing Information
TO-220


Số phần tương tự - ACE18010M04N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE18205S ACE-ACE18205S Datasheet
186Kb / 2P
   Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
VER 1.1
ACE1820B ACE-ACE1820B Datasheet
968Kb / 6P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
VER 1.1
logo
Lineage Power Corporati...
ACE184 LINEAGEPOWER-ACE184 Datasheet
230Kb / 6P
   12Vdc distributed power architectures Mid-End Blade Network Equipment
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE1851WM++ ACE-ACE1851WM+ Datasheet
286Kb / 11P
   3A Low Dropout Linear Regulator
VER 1.2
ACE18812B ACE-ACE18812B Datasheet
758Kb / 7P
   Common Drain N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET with ESD Protection
VER 1.1
More results

Mô tả tương tự - ACE18010M04N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Youtai Semico...
045N10A UMW-045N10A Datasheet
1Mb / 7P
   100 V N-Channel MOSFET
IRFS4410Z UMW-IRFS4410Z Datasheet
531Kb / 9P
   100 V N-Channel MOSFET
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE6010M70N ACE-ACE6010M70N Datasheet
691Kb / 7P
   N-Channel 100-V MOSFET
VER 1.1
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRFB4110 UMW-IRFB4110 Datasheet
843Kb / 9P
   100 V N-Channel MOSFET
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE2372M ACE-ACE2372M Datasheet
538Kb / 7P
   N-Channel 100-V MOSFET
VER 1.1
ACE4010M ACE-ACE4010M Datasheet
541Kb / 7P
   N-Channel 100-V MOSFET
VER 1.1
ACE4490M ACE-ACE4490M Datasheet
486Kb / 7P
   N-Channel 100-V MOSFET
VER 1.1
logo
Guangdong Youtai Semico...
45N10N3G UMW-45N10N3G Datasheet
1Mb / 9P
   100 V N-Channel MOSFET
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE4494M ACE-ACE4494M Datasheet
477Kb / 7P
   N-Channel 100-V MOSFET
VER 1.1
logo
Guangdong Youtai Semico...
065N10N UMW-065N10N Datasheet
884Kb / 9P
   100 V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com