công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA064X104M5RALTU bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện CA064X104M5RALTU
Giải thích chi tiết về linh kiện  Capacitor Array, X7R Dielectric, 10 - 200 VDC (Commercial & Automotive Grade)
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

CA064X104M5RALTU bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Kemet Corporation

Back Button CA064X104M5RALTU Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation CA064X104M5RALTU Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation CA064X104M5RALTU Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation CA064X104M5RALTU Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation CA064X104M5RALTU Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation CA064X104M5RALTU Datasheet HTML 9Page - Kemet Corporation CA064X104M5RALTU Datasheet HTML 10Page - Kemet Corporation CA064X104M5RALTU Datasheet HTML 11Page - Kemet Corporation CA064X104M5RALTU Datasheet HTML 12Page - Kemet Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 • 864-963-6300 • www.kemet.com
C1017_X7R_ARRAY_SMD • 10/14/2016
88
Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
Capacitor Array, X7R Dielectric, 10 – 200 VDC (Commercial & Automotive Grade)
Table 3 – Chip Capacitor Array Land Pattern Design Recommendations per IPC–7351
EIA SIZE
CODE
METRIC
SIZE
CODE
Density Level A:
Maximum (Most) Land
Protrusion (mm)
Density Level B:
Median (Nominal) Land
Protrusion (mm)
Density Level C:
Minimum (Least) Land
Protrusion (mm)
C
Y
X
P
V1
V2
C
Y
X
P
V1
V2
C
Y
X
P
V1
V2
0508/CA052
1220
1.60 1.00 0.55 1.00 3.50 3.30 1.50 0.90 0.50 1.00 2.90 2.80 1.40 0.75 0.45 1.00 2.40 2.50
0612/CA064
1632
1.80 1.10 0.50 0.80 3.90 4.40 1.80 0.95 0.50 0.80 3.30 3.90 1.70 0.85 0.40 0.80 2.80 3.60
Density Level A: For low-density product applications. Provides a wider process window for reflow solder processes.
Density Level B: For products with a moderate level of component density. Provides a robust solder attachment condition for reflow solder processes.
Density Level C: For high component density product applications. Before adapting the minimum land pattern variations the user should perform
qualification testing based on the conditions outlined in IPC Standard 7351 (IPC–7351).
Image below based on Density Level B for an EIA 0612 case size.
Y
V2
V1
Grid Placement Courtyard
X
C
P


Số phần tương tự - CA064X104M5RALTU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
CA064X104M5GACTU KEMET-CA064X104M5GACTU Datasheet
2Mb / 18P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
CA064X104M5GALTU KEMET-CA064X104M5GALTU Datasheet
2Mb / 18P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
More results

Mô tả tương tự - CA064X104M5RALTU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
CA064C104K4GACTU KEMET-CA064C104K4GACTU Datasheet
3Mb / 17P
   Capacitor Array, C0G Dielectric, 10 - 200 VDC (Commercial & Automotive Grade)
C0603C330J2GACTU KEMET-C0603C330J2GACTU Datasheet
828Kb / 19P
   C0G Dielectric, 10 ??200 VDC (Commercial Grade)
C0805C330J5GACTU KEMET-C0805C330J5GACTU Datasheet
828Kb / 19P
   C0G Dielectric, 10 ??200 VDC (Commercial Grade)
C0603C101J1GAC KEMET-C0603C101J1GAC Datasheet
797Kb / 19P
   C0G Dielectric, 10 ??200 VDC (Commercial Grade)
CBR02C330F9GAC KEMET-CBR02C330F9GAC Datasheet
1Mb / 19P
   C0G Dielectric, 10 ??200 VDC (Commercial Grade)
C0805C473K3GACTU KEMET-C0805C473K3GACTU Datasheet
828Kb / 19P
   C0G Dielectric, 10 ??200 VDC (Commercial Grade)
C0805C519K5GACTU KEMET-C0805C519K5GACTU Datasheet
828Kb / 19P
   C0G Dielectric, 10 ??200 VDC (Commercial Grade)
C0402C101J5GACTU KEMET-C0402C101J5GACTU Datasheet
795Kb / 18P
   C0G Dielectric, 10 ??200 VDC (Commercial Grade)
C1210J685K3RACTU KEMET-C1210J685K3RACTU Datasheet
1Mb / 24P
   Open Mode Design (FO-CAP), X7R Dielectric, 16- 200 VDC (Commercial & Automotive Grade)
C2220C106M5R2C7186 KEMET-C2220C106M5R2C7186 Datasheet
3Mb / 17P
   KPS Series, X7R Dielectric, 10 - 250 VDC (Commercial Grade)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com