công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA052X104M3RACTU bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện CA052X104M3RACTU
Giải thích chi tiết về linh kiện  Capacitor Array, X7R Dielectric, 10 - 200 VDC (Commercial & Automotive Grade)
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

CA052X104M3RACTU bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Kemet Corporation

Back Button CA052X104M3RACTU Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation CA052X104M3RACTU Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation CA052X104M3RACTU Datasheet HTML 9Page - Kemet Corporation CA052X104M3RACTU Datasheet HTML 10Page - Kemet Corporation CA052X104M3RACTU Datasheet HTML 11Page - Kemet Corporation CA052X104M3RACTU Datasheet HTML 12Page - Kemet Corporation CA052X104M3RACTU Datasheet HTML 13Page - Kemet Corporation CA052X104M3RACTU Datasheet HTML 14Page - Kemet Corporation CA052X104M3RACTU Datasheet HTML 15Page - Kemet Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 • 864-963-6300 • www.kemet.com
C1017_X7R_ARRAY_SMD • 10/14/2016 11
11
Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
Capacitor Array, X7R Dielectric, 10 – 200 VDC (Commercial & Automotive Grade)
Construction
Detailed Cross Section
Barrier Layer
(Ni)
Inner
Electrodes
(Ni)
Barrier Layer
(Ni)
Inner
Electrodes
(Ni)
Dielectric
Material (CaZrO
3)
Epoxy Layer
(Ag)
Epoxy Layer
(Ag)
End Termination/
External Electrode
(Cu)
End Termination/
External Electrode
(Cu)
Termination Finish
(100% Matte Sn /
SnPb - 5% Pb min)
Termination Finish
(100% Matte Sn /
SnPb - 5% Pb min)


Số phần tương tự - CA052X104M3RACTU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
CA052X104M3GACTU KEMET-CA052X104M3GACTU Datasheet
2Mb / 18P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
CA052X104M3GALTU KEMET-CA052X104M3GALTU Datasheet
2Mb / 18P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
More results

Mô tả tương tự - CA052X104M3RACTU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
CA064C104K4GACTU KEMET-CA064C104K4GACTU Datasheet
3Mb / 17P
   Capacitor Array, C0G Dielectric, 10 - 200 VDC (Commercial & Automotive Grade)
C0603C330J2GACTU KEMET-C0603C330J2GACTU Datasheet
828Kb / 19P
   C0G Dielectric, 10 ??200 VDC (Commercial Grade)
C0805C330J5GACTU KEMET-C0805C330J5GACTU Datasheet
828Kb / 19P
   C0G Dielectric, 10 ??200 VDC (Commercial Grade)
C0603C101J1GAC KEMET-C0603C101J1GAC Datasheet
797Kb / 19P
   C0G Dielectric, 10 ??200 VDC (Commercial Grade)
CBR02C330F9GAC KEMET-CBR02C330F9GAC Datasheet
1Mb / 19P
   C0G Dielectric, 10 ??200 VDC (Commercial Grade)
C0805C473K3GACTU KEMET-C0805C473K3GACTU Datasheet
828Kb / 19P
   C0G Dielectric, 10 ??200 VDC (Commercial Grade)
C0805C519K5GACTU KEMET-C0805C519K5GACTU Datasheet
828Kb / 19P
   C0G Dielectric, 10 ??200 VDC (Commercial Grade)
C0402C101J5GACTU KEMET-C0402C101J5GACTU Datasheet
795Kb / 18P
   C0G Dielectric, 10 ??200 VDC (Commercial Grade)
C1210J685K3RACTU KEMET-C1210J685K3RACTU Datasheet
1Mb / 24P
   Open Mode Design (FO-CAP), X7R Dielectric, 16- 200 VDC (Commercial & Automotive Grade)
C2220C106M5R2C7186 KEMET-C2220C106M5R2C7186 Datasheet
3Mb / 17P
   KPS Series, X7R Dielectric, 10 - 250 VDC (Commercial Grade)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com