công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD914WS-AU bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện MMBD914WS-AU
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNTSWITCHING DIODES
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

MMBD914WS-AU bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  MMBD914WS-AU Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. MMBD914WS-AU Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. MMBD914WS-AU Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. MMBD914WS-AU Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. MMBD914WS-AU Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. MMBD914WS-AU Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTIC CURVES
Fig. 3. Forward Current vs. Forward Voltage
0.001
0.010
0.100
1.000
10.000
0
20
40
60
80
Reverse Voltage, VR (V)
TJ =25 °C
TJ = 75 °C
TJ = 150 °C
0.1
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Forward Voltage, VF (V)
TJ = 25 °C
TJ = 75 °C
TJ = -25 °C
TJ = 150 °C
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Reverse Voltage, VR (V)
Fig. 2. Reverse Current vs. Revers e Voltage
Fig. 4. Capacitance vs. Reverse Voltage
PAGE . 3
May 24,2016­REV.01


Số phần tương tự - MMBD914WS-AU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
MMBD914WS PANJIT-MMBD914WS Datasheet
142Kb / 4P
   SURFACE MOUNTSWITCHING DIODES
More results

Mô tả tương tự - MMBD914WS-AU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
MMBD914WS PANJIT-MMBD914WS Datasheet
142Kb / 4P
   SURFACE MOUNTSWITCHING DIODES
logo
Cystech Electonics Corp...
MF400XSL CYSTEKEC-MF400XSL Datasheet
135Kb / 3P
   SURFACE MOUNT DIODES
logo
Nanjing International G...
1SMA4728A DGNJDZ-1SMA4728A Datasheet
81Kb / 2P
   SURFACE MOUNTZENER DIODES
logo
Voltage Multipliers Inc...
SXF50FF3 VMI-SXF50FF3 Datasheet
75Kb / 1P
   High Voltage Diodes - Surface Mount High Voltage Diodes - Surface Mount
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMM4148 HSMC-HMM4148 Datasheet
36Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SITCHING DIODES
logo
Comchip Technology
CZRW5221 COMCHIP-CZRW5221 Datasheet
77Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRL47 COMCHIP-CZRL47 Datasheet
62Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRB5926 COMCHIP-CZRB5926 Datasheet
73Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Formosa MS
MM3Z FORMOSA-MM3Z Datasheet
543Kb / 5P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
BAS40WS PANJIT-BAS40WS Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com