công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD7000_R1_00001 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện MMBD7000_R1_00001
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

MMBD7000_R1_00001 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pan Jit International Inc.

  MMBD7000_R1_00001 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. MMBD7000_R1_00001 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. MMBD7000_R1_00001 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. MMBD7000_R1_00001 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. MMBD7000_R1_00001 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. MMBD7000_R1_00001 Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
PAGE . 1
REV.0.2-APR.22.2009
MMBD7000
SURFACE MOUNT SWITCHINGDIODE
VOLTAGE
100 Volt
225 mWatt
FEATURES
• Very fast reverse recovery (Trr < 2 ns typical)
• Isolated, series-connected diode pair
• Surface mount package ideally suited for automatic insertion
• Lead free in compliance with EU RoHS 2011/65/EU directive
• Green molding compound as per IEC61249 Std. .
(Halogen Free)
MECHANICAL DATA
Case: SOT-23, Plastic
Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
Approx. Weight: 0.0003 ounces, 0.0084 grams
Marking: T3
POWER
ABSOLUTE RATINGS
THERMAL CHARACTERISTICS
SERIES
Note 1. FR-4 Boand = 70 x 60 x 1mm.
P a ra me te r
S ymb o l
Va lue
Uni ts
Maxi mum Reverse Voltage
V R
100
V
P eak Reverse Voltage
V RRM
100
V
C o nti nuo us F o rwa rd C urre nt
I F
0.2
A
Non-repeti ti ve P eak F orward S urge C urrent at t=1sI FSM
4A
P arameter
S ymbol
Value
Uni ts
P ower D i ssi pati on (Note 1)
P TOT
225
mW
Therma l Re si stance, J unc ti on to A mbi ent (Note 1)
RJA
556
O
C/W
Juncti on Temperature
TJ
-55 to 150
O
C
S torage Temperature
TSTG
-55 to 150
O
C
0.120(3.04)
0.110(2.80)
0.056(1.40)
0.047(1.20)
0.079(2.00)
0.070(1.80)
0.020(0.50)
0.013(0.35)
0.044(1.10)
0.035(0.90)
0.008(0.20)
0.003(0.08)
0.004(0.10)
0.000(0.00)


Số phần tương tự - MMBD7000_R1_00001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
MMBD7000-3 KEXIN-MMBD7000-3 Datasheet
810Kb / 2P
   Switching Diodes
logo
Diodes Incorporated
MMBD7000-7 DIODES-MMBD7000-7 Datasheet
151Kb / 2P
   DUAL SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS12025 Rev. 3 - 2
MMBD7000-7-F DIODES-MMBD7000-7-F Datasheet
76Kb / 3P
   DUAL SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS12025 Rev. 6 - 2
MMBD7000-7-F DIODES-MMBD7000-7-F Datasheet
119Kb / 3P
   DUAL SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS12025 Rev. 8 - 2
logo
Goodwork Semiconductor ...
MMBD7000-CAR GWSEMI-MMBD7000-CAR Datasheet
211Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Switching Diode
More results

Mô tả tương tự - MMBD7000_R1_00001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
BAL99 DIODES-BAL99 Datasheet
151Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS12009 Rev. 12 - 2
logo
Transys Electronics
BAL99 TRSYS-BAL99 Datasheet
146Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
logo
Diodes Incorporated
BAV23A DIODES-BAV23A_08 Datasheet
126Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS30042 Rev. 13 - 2
MMBD2004SW DIODES-MMBD2004SW_08 Datasheet
113Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS30443 Rev. 6 - 2
logo
Pan Jit International I...
MMBD7000 PANJIT-MMBD7000_09 Datasheet
231Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
MMBD7000W PANJIT-MMBD7000W_09 Datasheet
215Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
1SS400G PANJIT-1SS400G_09 Datasheet
265Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS184 BILIN-1SS184 Datasheet
280Kb / 3P
   Surface mount switching diode
BAL99 BILIN-BAL99 Datasheet
175Kb / 3P
   Surface mount switching diode
BAS16 BILIN-BAS16 Datasheet
308Kb / 3P
   Surface mount switching diode
BAS21 BILIN-BAS21 Datasheet
177Kb / 3P
   Surface mount switching diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com