công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD7000_R1_00001 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện MMBD7000_R1_00001
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

MMBD7000_R1_00001 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Pan Jit International Inc.

  MMBD7000_R1_00001 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. MMBD7000_R1_00001 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. MMBD7000_R1_00001 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. MMBD7000_R1_00001 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. MMBD7000_R1_00001 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. MMBD7000_R1_00001 Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
PAGE . 5
REV.0.2-APR.22.2009
MMBD7000
Part No_packing code_Version
MMBD7000_R1_00001
MMBD7000_R2_00001
For example :
RB500V-40_R2_00001
Part No.
Serial number
Version code means HF
Packing size code means 13"
Packing type means T/R
Packing Code XX
Version Code XXXXX
Packing type
1st Code
Packing size code
2nd Code HF or RoHS 1st Code 2nd~5th Code
Tape and Ammunition Box
(T/B)
A
N/A
0
HF
0
serial number
Tape and Reel
(T/R)
R
7"
1
RoHS
1
serial number
Bulk Packing
(B/P)
B
13"
2
Tube Packing
(T/P)
T
26mm
X
Tape and Reel (Right Oriented)
(TRR)
S
52mm
Y
Tape and Reel (Left Oriented)
(TRL)
L
PANASERT T/B CATHODE UP
(PBCU)
U
FORMING
F
PANASERT T/B CATHODE DOWN
(PBCD)
D


Số phần tương tự - MMBD7000_R1_00001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
MMBD7000-3 KEXIN-MMBD7000-3 Datasheet
810Kb / 2P
   Switching Diodes
logo
Diodes Incorporated
MMBD7000-7 DIODES-MMBD7000-7 Datasheet
151Kb / 2P
   DUAL SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS12025 Rev. 3 - 2
MMBD7000-7-F DIODES-MMBD7000-7-F Datasheet
76Kb / 3P
   DUAL SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS12025 Rev. 6 - 2
MMBD7000-7-F DIODES-MMBD7000-7-F Datasheet
119Kb / 3P
   DUAL SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS12025 Rev. 8 - 2
logo
Goodwork Semiconductor ...
MMBD7000-CAR GWSEMI-MMBD7000-CAR Datasheet
211Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Switching Diode
More results

Mô tả tương tự - MMBD7000_R1_00001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
BAL99 DIODES-BAL99 Datasheet
151Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS12009 Rev. 12 - 2
logo
Transys Electronics
BAL99 TRSYS-BAL99 Datasheet
146Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
logo
Diodes Incorporated
BAV23A DIODES-BAV23A_08 Datasheet
126Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS30042 Rev. 13 - 2
MMBD2004SW DIODES-MMBD2004SW_08 Datasheet
113Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS30443 Rev. 6 - 2
logo
Pan Jit International I...
MMBD7000 PANJIT-MMBD7000_09 Datasheet
231Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
MMBD7000W PANJIT-MMBD7000W_09 Datasheet
215Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
1SS400G PANJIT-1SS400G_09 Datasheet
265Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS184 BILIN-1SS184 Datasheet
280Kb / 3P
   Surface mount switching diode
BAL99 BILIN-BAL99 Datasheet
175Kb / 3P
   Surface mount switching diode
BAS16 BILIN-BAS16 Datasheet
308Kb / 3P
   Surface mount switching diode
BAS21 BILIN-BAS21 Datasheet
177Kb / 3P
   Surface mount switching diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com