công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB1080L-10A-TO-277 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện SB1080L-10A-TO-277
Giải thích chi tiết về linh kiện  10.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

SB1080L-10A-TO-277 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nanjing International Group Co

  SB1080L-10A-TO-277 Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co SB1080L-10A-TO-277 Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ß
ß
ÍÞïðìëÔóÍÞïðëðÔ
ÍÞïðêðÔ
ß
ÍÞïðèðÔóÍÞïðïððÔ
Ú×Ùòë ÓÑËÒÌ×ÒÙ ÐßÜ ÔßÇÑËÌ
ðòïíï
øíòíë÷
ðòðìí
øïòïð÷
ðòðéî
øïòèì÷
ò
ÍÞïðìëÔ ÌØÎË ÍÞïðïððÔ
ÔÛßÜ ÌÛÓÐÛÎßÌËÎÛ ô Ì ø Ý÷
Ô
ò


Số phần tương tự - SB1080L-10A-TO-277

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zibo Seno Electronic En...
SB1080L ZSELEC-SB1080L Datasheet
278Kb / 3P
   10A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Microdiode Electronics ...
SB1080L CHENDA-SB1080L Datasheet
1Mb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shenzhen Saite Microele...
SB1080L PHY-SB1080L Datasheet
877Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Guangdong Juxing Electr...
SB1080L JUXING-SB1080L Datasheet
2Mb / 2P
   Surface Mount Schottky Rectifiers
logo
Changzhou Shunye Electr...
SB1080L SY-SB1080L Datasheet
1Mb / 2P
   10A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SB1080L-10A-TO-277

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nanjing International G...
SB1045L-10A-TO-277 DGNJDZ-SB1045L-10A-TO-277 Datasheet
205Kb / 2P
   10.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SB1050L-10A-TO-277 DGNJDZ-SB1050L-10A-TO-277 Datasheet
205Kb / 2P
   10.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SB10100L-10A-TO-277 DGNJDZ-SB10100L-10A-TO-277 Datasheet
205Kb / 2P
   10.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SR1045L-10A-TO-277 DGNJDZ-SR1045L-10A-TO-277 Datasheet
209Kb / 2P
   10.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SL1050.10A-TO-277 DGNJDZ-SL1050.10A-TO-277 Datasheet
356Kb / 2P
   10.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SR10100L-10A-TO-277 DGNJDZ-SR10100L-10A-TO-277 Datasheet
209Kb / 2P
   10.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Changzhou Shunye Electr...
SR10T100L SY-SR10T100L Datasheet
2Mb / 2P
   10.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nanjing International G...
SR1050L-10A-TO-277 DGNJDZ-SR1050L-10A-TO-277 Datasheet
209Kb / 2P
   10.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SL1045.10A-45V.TO-277 DGNJDZ-SL1045.10A-45V.TO-277 Datasheet
356Kb / 2P
   10.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SL10100.10A-TO-277 DGNJDZ-SL10100.10A-TO-277 Datasheet
356Kb / 2P
   10.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SB1060L-10A-TO-277 DGNJDZ-SB1060L-10A-TO-277 Datasheet
205Kb / 2P
   10.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com