công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC37N972 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - SMSC Corporation

tên linh kiện FDC37N972
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Notebook I/O Controller with Enhanced Keyboard Control and System Management
Download  390 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMSC [SMSC Corporation]
Trang chủ  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

FDC37N972 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - SMSC Corporation

Back Button FDC37N972 Datasheet HTML 7Page - SMSC Corporation FDC37N972 Datasheet HTML 8Page - SMSC Corporation FDC37N972 Datasheet HTML 9Page - SMSC Corporation FDC37N972 Datasheet HTML 10Page - SMSC Corporation FDC37N972 Datasheet HTML 11Page - SMSC Corporation FDC37N972 Datasheet HTML 12Page - SMSC Corporation FDC37N972 Datasheet HTML 13Page - SMSC Corporation FDC37N972 Datasheet HTML 14Page - SMSC Corporation FDC37N972 Datasheet HTML 15Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 390 page
background image
11
DESCRIPTION OF PIN FUNCTIONS
TABLE 1 - FDC37N972 PIN CONFIGURATION
TQFP
PIN#
FGBA
PIN#
NAME
TQFP
PIN#
FGBA
PIN#
NAME
TQFP
PIN#
FGBA
PIN#
NAME
1
A1
VSS
39
M3
KSI5
77
U8
nIOR
2
C2
OUT5
40
N4
KSI4
78
T9
nIOW
3
D4
OUT6
41
M1
KSI3
79
R9
AEN
4
B1
DRVDEN0
42
N2
KSI2
80
P10
SD0
5
C1
DRVDEN1
43
N3
KSI1
81
U9
SD1
6
D2
nMTR0
44
N1
KSI0
82
T10
SD2
7
D3
VSS
45
P1
GPIO20
83
R10
VCC2
8
E4
nDS0
46
P2
GPIO21
84
P11
SD3
9
D1
nDIR
47
P3
IMCLK
85
U10
SD4
10
E2
nSTEP
48
R1
IMDAT
86
T11
SD5
11
E3
nWDATA
49
T1
VSS
87
R11
SD6
12
F4
nWGATE
50
R2
KCLK
88
P12
SD7
13
E1
nHDSEL
51
R3
KDAT
89
U11
VSS
14
F2
nINDEX
52
T2
EMCLK
90
T12
nDACK0
15
F3
nTRK0
53
U1
EMDAT
91
R12
DRQ0
16
G4
nWRTPRT
54
T3
SA0
92
P13
nDACK1
17
F1
nRDATA
55
P4
SA1
93
U12
DRQ1
18
G2
nDSKCHG
56
U2
SA2
94
T13
TC
19
G3
FPD
57
U3
SA3
95
R13
IOCHRDY
20
H4
IRTX
58
T4
SA4
96
U13
nROMCS
21
G1
IRRX
59
R4
SA5
97
U14
nMEMRD
22
H2
KSO13
60
P5
SA6
98
T14
nMEMWR
23
H3
KSO12
61
U4
SA7
99
R14
PCI_CLK
24
J4
KSO11
62
T5
SA8
100
U15
nCLKRUN
25
H1
KSO10
63
R5
SA9
101
U16
SER_IRQ
26
J2
KSO9
64
P6
SA10
102
T15
nRESET_OUT
27
J3
KSO8
65
U5
SA11
103
R15
CLOCKI
28
K4
KSO7
66
T6
SA12
104
T16
VCC2
29
J1
VCC1
67
R6
SA13
105
U17
24MHz_OUT
30
K2
KSO6
68
P7
SA14
106
R16
nEC_SCI
31
K3
KSO5
69
U6
SA15
107
P14
VSS
32
L4
KSO4
70
T7
OUT0
108
T17
32kHz_OUT
33
K1
KSO3
71
R7
OUT1
109
R17
VCC1_
PWRGD
34
L2
KSO2
72
P8
OUT2
110
P16
nPWR_LED
35
L3
KSO1
73
U7
VSS
111
P15
PWRGD
36
M4
KSO0
74
T8
OUT3
112
N14
SLCT
37
L1
KSI7
75
R8
OUT4
113
P17
PE
38
M2
KSI6
76
P9
nNOWS
114
N16
BUSY


Số phần tương tự - FDC37N972

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
FDC37N958FR ETC1-FDC37N958FR Datasheet
999Kb / 316P
   Notebook I/O Controller with Enhanced Keyboard and System Control
FDC37N958FRTQFP ETC1-FDC37N958FRTQFP Datasheet
999Kb / 316P
   Notebook I/O Controller with Enhanced Keyboard and System Control
More results

Mô tả tương tự - FDC37N972

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
FDC37N958FR ETC1-FDC37N958FR Datasheet
999Kb / 316P
   Notebook I/O Controller with Enhanced Keyboard and System Control
logo
SMSC Corporation
LPC47N252 SMSC-LPC47N252 Datasheet
44Kb / 4P
   Advanced Notebook I/O Controller with On-Board FLASH
FDC37B80X SMSC-FDC37B80X Datasheet
802Kb / 194P
   PC98/99 Compliant Enhanced Super I/O Controller with Keyboard/Mouse Wake-Up
FDC37M81 SMSC-FDC37M81 Datasheet
574Kb / 198P
   PC98/99 Compliant Enhanced Super I/O Controller with Keyboard/Mouse Wake-Up
FDC37M81X SMSC-FDC37M81X Datasheet
693Kb / 198P
   PC98/99 Compliant Enhanced Super I/O Controller with Keyboard/Mouse Wake-Up
logo
Microchip Technology
MEC172X MICROCHIP-MEC172X_V01 Datasheet
6Mb / 786P
   Keyboard and Embedded Controller for Notebook PC
DS00003583G (04-26-22)
MEC172X MICROCHIP-MEC172X Datasheet
6Mb / 786P
   Keyboard and Embedded Controller for Notebook PC
02/28/20
MEC1322 MICROCHIP-MEC1322 Datasheet
5Mb / 456P
   Keyboard and Embedded Controller for Notebook PC
07/14/15
MEC152X MICROCHIP-MEC152X_V01 Datasheet
6Mb / 576P
   Keyboard and Embedded Controller for Notebook PC
09/14/21
MEC152X MICROCHIP-MEC152X Datasheet
6Mb / 570P
   Keyboard and Embedded Controller for Notebook PC
02/28/20
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com