công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KBL601 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

tên linh kiện KBL601
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON BRIDGE RECTIFIERS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HY [HY ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  http://www.hygroup.com.tw
Logo HY - HY ELECTRONIC CORP.

KBL601 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

  KBL601 Datasheet HTML 1Page - HY ELECTRONIC CORP. KBL601 Datasheet HTML 2Page - HY ELECTRONIC CORP. KBL601 Datasheet HTML 3Page - HY ELECTRONIC CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
The cruve graph is for reference only, can't be the basis for judgment(曲线图仅供参考)!
Rev. 7, 16-Mar-2017
KBL6005 thru KBL610
50
100
0
150
1.0
5.0
4.0
3.0
2.0
6.0
AMBIENT TEMPERATURE ℃
FIG.2-DERATING CURVE
OUTPUT RECTIFIED CURRENT
NUMBER OF CYCLETS AT 60Hz
FLG.1-MAXIMUM FORWARD SUNRGE CURRENT
1
10
100
250
150
50
100
200
300
TJ=25
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,VOLTS
FIG.4-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
TJ=25°C
PULSE WIDTH:300us
0.01
0.1
1.0
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 1.2
1.4 1.6 1.8
FIG.4– TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE
0.01
0.1
1.0
10
140
120
100
80
60
40
20
0
TJ = 25


Số phần tương tự - KBL601

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
KBL601 ETC-KBL601 Datasheet
70Kb / 2P
   Single Phase 6.0 AMPS. Silicon Bridge Rectifiers
logo
Zibo Seno Electronic En...
KBL601 ZSELEC-KBL601 Datasheet
84Kb / 2P
   6.0A GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
KBL601 TSC-KBL601 Datasheet
76Kb / 2P
   Single Phase 6.0 AMPS. Silicon Bridge Rectifiers
logo
Zibo Seno Electronic En...
KBL601 ZSELEC-KBL601 Datasheet
337Kb / 2P
   6.0A GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
KBL601 DAESAN-KBL601 Datasheet
227Kb / 2P
   CURRENT 6.0 Amperes VOLTAGE 50 to 1000 Volts
More results

Mô tả tương tự - KBL601

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
KBL400 EIC-KBL400 Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR1500 EIC-BR1500 Datasheet
42Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR2500 EIC-BR2500 Datasheet
20Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR3500W EIC-BR3500W Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
KBU600 COMCHIP-KBU600 Datasheet
138Kb / 3P
   Silicon Bridge Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
KBU6A DIOTEC-KBU6A_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
KBU4A DIOTEC-KBU4A_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBS4A DIOTEC-GBS4A_07 Datasheet
106Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBU8A DIOTEC-GBU8A_07 Datasheet
112Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
KBP200 PANJIT-KBP200 Datasheet
79Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
PB1000 PANJIT-PB1000 Datasheet
66Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com