công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD6122 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD6122
Giải thích chi tiết về linh kiện  CDMA 3 V Transmitter IF Subsystem with Integrated Voltage Regulator
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD6122 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD6122 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD6122 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD6122 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD6122 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD6122 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD6122 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD6122 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD6122 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD6122 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
REV. B
AD6122
–7–
10nF
10nF
0.1 F
VREG OUT
453
205
453
0.1 F
VREG OUT
PULL-UP INDUCTORS CHOSEN
FOR PEAK RESPONSE AT THE
TEST FREQUENCY.
10nF
10nF
NOISE
SOURCE
REACTIVE
CONJUGATE
MATCH
TO NOISE
FILTER
METER
4:1
IFINN
IFINP
TXOPP
TXOPN
1:8
AD6122
Figure 4. IF Amplifier’s Noise Figure Test Set
HP8116A
FUNCTION GEN.
4kHz, 0V TO 2.7V
SQ. WAVE
ROHDE & SCHWARZ
SMT03
100kHz, –30dBm
AD6122 TEST BED
PD1,
PD2
IFIN
IFOUT
TEKTRONIX TDS 744A
CH 1 WITH X10 PROBE
CH 2 WITH COAX CABLE
50
b. Response Time from PD1 and PD2 Control to IF Output
HP8116A
FUNCTION GEN.
4 kHz, 0.5V TO 2.5V
SQ. WAVE
ROHDE & SCHWARZ
SMT03
100MHz, –30dBm
AD6122 TEST BED
AGC
IFIN
IFOUT
TEKTRONIX TDS 744A
CH 1 WITH X10 PROBE
CH 2 WITH COAX CABLE
50
a. Response Time from Gain Control to IF Output
Figure 5. Response Time Setup


Số phần tương tự - AD6122

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD6122 AD-AD6122_15 Datasheet
903Kb / 20P
   CDMA 3 V Transmitter IF Subsystem with Integrated Voltage Regulator
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD6122

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD6122 AD-AD6122_15 Datasheet
903Kb / 20P
   CDMA 3 V Transmitter IF Subsystem with Integrated Voltage Regulator
REV. B
AD6121 AD-AD6121_15 Datasheet
688Kb / 16P
   CDMA 3 V Receiver IF Subsystem with Integrated Voltage Regulator
REV. B
AD6459 AD-AD6459 Datasheet
314Kb / 12P
   GSM 3 V Receiver IF Subsystem
REV. 0
AD6432 AD-AD6432 Datasheet
334Kb / 20P
   GSM 3 V Transceiver IF Subsystem
REV. 0
AD6458 AD-AD6458 Datasheet
268Kb / 12P
   GSM 3 V Receiver IF Subsystem
REV. 0
AD61009 AD-AD61009 Datasheet
261Kb / 24P
   Low Power Mixer 3 V Receiver IF Subsystem
REV. 0
AD61009 AD-AD61009_15 Datasheet
262Kb / 24P
   Low Power Mixer 3 V Receiver IF Subsystem
REV. 0
AD607 AD-AD607_15 Datasheet
1Mb / 24P
   Low Power Mixer 3 V Receiver IF Subsystem
REV. C
AD607ARSZ AD-AD607ARSZ Datasheet
1Mb / 24P
   Low Power Mixer 3 V Receiver IF Subsystem
REV. C
AD608ARZ AD-AD608ARZ Datasheet
326Kb / 16P
   Low Power Mixer/Limiter/RSSI 3 V Receiver IF Subsystem
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com