công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA2145AF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA2145AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA2145AF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TA2145AF Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
TA2145AF
2002-04-19
4
Terminal
No.
Name
Function
Internal Circuit
Terminal
Voltage
(v)
10
PW INC
Input of center amplifier
1.2
11
PW GND
GND for power drive stage
¾
0
12
GVN GND
GND for motor governor stage
¾
0
13
GVN OUT
Motor terminal
¾
14
GVN CTL
The terminal of motor speed control
¾
15
Rt
The terminal of amateur
compensation resistor
¾
16
GVN VCC
VCC for motor governor stage
3
17
VCC
VCC for preamplifier stage and
power amplifier stage.
¾
3
18
PRE SW
Muting switch of preamplifier
Preamp. on: “L” level/open
Preamp. off: “H” level
Refer to application note
¾
2 k
W
20 k
W
30 k
W
10
VREF
VREF
14
16
15
13
M
18


Số phần tương tự - TA2145AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA2145AFG TOSHIBA-TA2145AFG Datasheet
310Kb / 16P
   3 V Stereo Headphone Amplifier (3 V USE)
More results

Mô tả tương tự - TA2145AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA8273H TOSHIBA-TA8273H Datasheet
249Kb / 13P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA2028F TOSHIBA-TA2028F Datasheet
495Kb / 8P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA6042FNG TOSHIBA-TA6042FNG Datasheet
328Kb / 10P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4019F TOSHIBA-TA4019F Datasheet
157Kb / 7P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA8264AH TOSHIBA-TA8264AH Datasheet
234Kb / 14P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4018F TOSHIBA-TA4018F Datasheet
142Kb / 8P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA8428K TOSHIBA-TA8428K Datasheet
260Kb / 12P
   TOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TA8696F TOSHIBA-TA8696F Datasheet
212Kb / 12P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4017FT TOSHIBA-TA4017FT Datasheet
94Kb / 6P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA1317AN TOSHIBA-TA1317AN Datasheet
888Kb / 59P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA1276AN TOSHIBA-TA1276AN Datasheet
1Mb / 86P
   TOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com