công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1318N bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA1318N
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA1318N bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TA1318N Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 14Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 15Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 41 page
background image
TA1318N
2003-02-19
11
Pin
No.
Pin Name
Function
Interface Circuit
Input Signal/Output Signal
21
SYNC1-IN
Inputs Y signal (Note 1) for
sync separation circuit.
Input via clamp capacitor.
White 100%
= 1 Vp−p
or
22
VD1-OUT
VD output pin.
Open collector output.
VD1/VD2 input signal is output
from this pin without
synchronization.
Polarity is switched by BUS
write function.
(Note) When HD PHASE will
be changed, synchronized VD
width will change. Use the start
phase of VD.
or
Note 1: The signal format for SYNC1-IN (pin 21) and SYNC2-IN (pin 19)
NTSC (525I/60 Hz), PAL/SECAM (625I/50 Hz), NTSC Double Scan (525I/120 Hz), PAL/SECAM Double Scan (625I/100 Hz), 525P/60 Hz, 750P/60 Hz,
1125I/60 Hz, 1125P/30 Hz
This IC doesn’t have the sync-separation circuit for non-standard signals like weak strength signal, ghost signal and so on.
8
22
14
200
1 k
8
21
5
Start phase
Start phase


Số phần tương tự - TA1318N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA1318NG TOSHIBA-TA1318NG Datasheet
897Kb / 41P
   SYNC Processor, Frequency Counter IC for TV Component Signals
More results

Mô tả tương tự - TA1318N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA8273H TOSHIBA-TA8273H Datasheet
249Kb / 13P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA2028F TOSHIBA-TA2028F Datasheet
495Kb / 8P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA6042FNG TOSHIBA-TA6042FNG Datasheet
328Kb / 10P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4019F TOSHIBA-TA4019F Datasheet
157Kb / 7P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA8264AH TOSHIBA-TA8264AH Datasheet
234Kb / 14P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4018F TOSHIBA-TA4018F Datasheet
142Kb / 8P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA8428K TOSHIBA-TA8428K Datasheet
260Kb / 12P
   TOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TA8696F TOSHIBA-TA8696F Datasheet
212Kb / 12P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4017FT TOSHIBA-TA4017FT Datasheet
94Kb / 6P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA1317AN TOSHIBA-TA1317AN Datasheet
888Kb / 59P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA1276AN TOSHIBA-TA1276AN Datasheet
1Mb / 86P
   TOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com