công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1318N bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA1318N
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA1318N bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TA1318N Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor TA1318N Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 41 page
background image
TA1318N
2003-02-19
9
Pin
No.
Pin Name
Function
Interface Circuit
Input Signal/Output Signal
17
SCL
SCL pin for I
2
C bus.
18
Address SW
Slave address switch pin.
When this pin is connected to
VCC (GND), used for DC/DDH
(D8/D9H); when left open,
DA/DBH.
DA/DB
DC/DD
9 V
7.5 V
D8/D9
1.5 V
0 V
8
17
20 k
5
SCL
8
18
1 k
5
1.5 V
7.5 V


Số phần tương tự - TA1318N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA1318NG TOSHIBA-TA1318NG Datasheet
897Kb / 41P
   SYNC Processor, Frequency Counter IC for TV Component Signals
More results

Mô tả tương tự - TA1318N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA8273H TOSHIBA-TA8273H Datasheet
249Kb / 13P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA2028F TOSHIBA-TA2028F Datasheet
495Kb / 8P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA6042FNG TOSHIBA-TA6042FNG Datasheet
328Kb / 10P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4019F TOSHIBA-TA4019F Datasheet
157Kb / 7P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA8264AH TOSHIBA-TA8264AH Datasheet
234Kb / 14P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4018F TOSHIBA-TA4018F Datasheet
142Kb / 8P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA8428K TOSHIBA-TA8428K Datasheet
260Kb / 12P
   TOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TA8696F TOSHIBA-TA8696F Datasheet
212Kb / 12P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4017FT TOSHIBA-TA4017FT Datasheet
94Kb / 6P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA1317AN TOSHIBA-TA1317AN Datasheet
888Kb / 59P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA1276AN TOSHIBA-TA1276AN Datasheet
1Mb / 86P
   TOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com