công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1317AN bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA1317AN
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
Download  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA1317AN bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TA1317AN Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TA1317AN Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TA1317AN Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TA1317AN Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA1317AN Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA1317AN Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA1317AN Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA1317AN Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TA1317AN Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 59 page
background image
TA1317AN
2002-09-06
6
Pin
No.
Pin Name
Function
Interface Circuit
Input/Output Signal
16
H-DF OUT
Outputs parabola
waveform for horizontal
dynamic focus.
Mask the pulse in
horizontal blanking if it
is not needed.
In case of not using, it
should be open.
17
LVP IN
LVP detection pin.
Connect reference
voltage used to protect
deflection circuit against
low supply voltage. If
this pin is 5.0 V (typ.) or
below, returns abnormal
detection result to bus
read function.
In case of not using
LVP detection, it should
be open.
DC
18
V-DF OUT
Outputs parabola
waveform for vertical
dynamic focus.
In case of not using, it
should be open.
19
CENTER OUT
Outputs center curve
correction waveform.
Connect this pin to
curve correction input
pin of horizontal sync
IC.
In case of not using, it
should be open.
16
9
7
1 k
15
200
18
9
7
2 k
100
19
9
7
1 k
or
or composite of above
two waveforms
17
9
7
3 k
H-BLK
H-DF OUT


Số phần tương tự - TA1317AN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA1317ANG TOSHIBA-TA1317ANG Datasheet
1Mb / 59P
   Deflection Processor IC for TV
More results

Mô tả tương tự - TA1317AN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA8273H TOSHIBA-TA8273H Datasheet
249Kb / 13P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA2028F TOSHIBA-TA2028F Datasheet
495Kb / 8P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA6042FNG TOSHIBA-TA6042FNG Datasheet
328Kb / 10P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4019F TOSHIBA-TA4019F Datasheet
157Kb / 7P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA8264AH TOSHIBA-TA8264AH Datasheet
234Kb / 14P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4018F TOSHIBA-TA4018F Datasheet
142Kb / 8P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA8428K TOSHIBA-TA8428K Datasheet
260Kb / 12P
   TOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TA8696F TOSHIBA-TA8696F Datasheet
212Kb / 12P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4017FT TOSHIBA-TA4017FT Datasheet
94Kb / 6P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA1276AN TOSHIBA-TA1276AN Datasheet
1Mb / 86P
   TOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com