công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK95180-100A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK95180-100A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Logic level FET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK95180-100A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  BUK95180-100A Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK95180-100A Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK95180-100A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK95180-100A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK95180-100A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK95180-100A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK95180-100A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK95180-100A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK95180-100A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
TrenchMOS
 transistor
BUK95180-100A
Logic level FET
BUK96180-100A
Fig.11. Gate threshold voltage.
V
GS(TO) = f(Tj); conditions: ID = 1 mA; VDS = VGS
Fig.12. Sub-threshold drain current.
I
D = f(VGS); conditions: Tj = 25 ˚C; VDS = VGS
Fig.13. Typical capacitances, C
iss, Coss, Crss.
C = f(V
DS); conditions: VGS = 0 V; f = 1 MHz
Fig.14. Typical turn-on gate-charge characteristics.
V
GS = f(QG); conditions: ID = 25 A; parameter VDS
Fig.15. Typical reverse diode current.
I
F = f(VSDS); conditions: VGS = 0 V; parameter Tj
Fig.16. Normalised avalanche energy rating.
W
DSS% = f(Tmb); conditions: ID = 75 A
-100
-50
0
50
100
150
200
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Tj / C
VGS(TO) / V
max.
typ.
min.
0
1
2
3
4
5
02468
10
QG / nC
VGS / V
0
5
10
15
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
VSDS/V
IF/A
25
Tj/C= 150
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1E-05
1E-05
1E-04
1E-03
1E-02
1E-01
Sub-Threshold Conduction
2%
typ
98%
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Tmb / C
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
WDSS%
0
200
400
600
800
1000
1200
0.01
0.1
1
10
100
VDS/V
Ciss
Coss
Crss
Capacitance / pF
May 2000
5
Rev 1.100


Số phần tương tự - BUK95180-100A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK95180-100A ISC-BUK95180-100A Datasheet
332Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK95180-100A NEXPERIA-BUK95180-100A Datasheet
339Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 02 - 26 April 2011
More results

Mô tả tương tự - BUK95180-100A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK9512-55B PHILIPS-BUK9512-55B Datasheet
279Kb / 15P
   TrenchMOS??logic level FET
Rev. 01-28 April 2003
BUK9507-30B PHILIPS-BUK9507-30B Datasheet
300Kb / 15P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-25 April 2003
PHK28NQ03LT PHILIPS-PHK28NQ03LT Datasheet
7Kb / 12P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-12 December 2002
PSMN005-30K PHILIPS-PSMN005-30K Datasheet
251Kb / 12P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-6 March 2002
BUK9214-30A PHILIPS-BUK9214-30A Datasheet
292Kb / 12P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-20 March 2002
BUK9215-55A PHILIPS-BUK9215-55A Datasheet
289Kb / 12P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-16 August 2001
BUK9277-55A PHILIPS-BUK9277-55A Datasheet
319Kb / 13P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-6 February 2001
BUK9575-55A PHILIPS-BUK9575-55A Datasheet
345Kb / 15P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-9 February 2001
PMN55LN PHILIPS-PMN55LN Datasheet
234Kb / 12P
   uTrenchMOS logic level FET
Rev. 01-24 March 2003
BUK9214-75B PHILIPS-BUK9214-75B Datasheet
234Kb / 10P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-10 December 2002
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com