công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLP797GA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TLP797GA
Giải thích chi tiết về linh kiện  6 pin DIP (DIP6)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP797GA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP797GA Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP797GA Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP797GA Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP797GA Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TLP797GA
2001-06-13
3/4
INDIVIDUAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta
==== 25°C)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Forward Voltage
VF
IF = 10 mA
1.0
1.15
1.3
V
Reverse Current
IR
VR = 5 V
¾
¾
10
mA
Capacitance
CT
V
= 0, f = 1 MHz
¾
30
¾
pF
Off-State Current
IOFF
VOFF = 400 V
¾
¾
1
mA
Capacitance
COFF
V
= 0, f = 1 MHz
¾
70
¾
pF
COUPLED ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta
==== 25°C)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Trigger LED Current
IFT
ION = 120 mA
¾
1
3
mA
Close LED Current
IFC
IOFF = 100 mA
0.1
¾
¾
mA
ION = 120 mA, IF = 5 mA
¾
17
35
A Connection
ION = 20~120 mA, IF = 5 mA
¾
20
40
B Connection
ION = 120 mA, IF = 5 mA
¾
11
20
On-State
Resistance
C Connection
RON
ION = 240 mA, IF = 5 mA
¾
6
¾
W
ISOLATION CHARACTERISTICS (Ta
==== 25°C)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Capacitance Input to Output
CS
VS = 0 V, f = 1 MHz
¾
0.8
¾
pF
Isolation Resistance
RS
VS = 500 V, R.H. <
= 60%
5
´ 10
10
10
14
¾
W
AC, 1 minute
5000
¾
¾
AC, 1 second (in oil)
¾
10000
¾
Vrms
Isolation Voltage
BVS
DC, 1 minute (in oil)
¾
10000
¾
Vdc
SWITCHING CHARACTERISTICS (Ta
==== 25°C)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Turn-on Time
tON
¾
0.3
1
Turn-off Time
tOFF
RL = 200 W
(NOTE 2)
VDD = 20 V, IF = 5 mA
¾
0.1
1
ms
(NOTE 2) : SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
VOUT
IF
tON
tOFF
90%
10%
6
RL
VDD
VOUT
4
1
2
IF


Số phần tương tự - TLP797GA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TLP797GA TOSHIBA-TLP797GA Datasheet
130Kb / 5P
   Cordless Telephone
TLP797GA TOSHIBA-TLP797GA_07 Datasheet
130Kb / 5P
   Cordless Telephone
TLP797GA TOSHIBA-TLP797GA_14 Datasheet
136Kb / 5P
   Cordless Telephone PBX MODEM
More results

Mô tả tương tự - TLP797GA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
H11L1M FAIRCHILD-H11L1M_06 Datasheet
669Kb / 9P
   6-Pin DIP Optocoupler
logo
Everlight Electronics C...
TIL11X EVERLIGHT-TIL11X_10 Datasheet
901Kb / 13P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR
4N2X EVERLIGHT-4N2X_10 Datasheet
878Kb / 13P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR
CNY17-X EVERLIGHT-CNY17-X_10 Datasheet
873Kb / 13P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR
TIL11X EVERLIGHT-TIL11X Datasheet
419Kb / 13P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
logo
List of Unclassifed Man...
TIL111 ETC1-TIL111 Datasheet
566Kb / 14P
   6-PIN DIP PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLER
logo
Everlight Electronics C...
H11AAX EVERLIGHT-H11AAX_15 Datasheet
828Kb / 12P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
logo
ON Semiconductor
H11AV1M ONSEMI-H11AV1M Datasheet
415Kb / 11P
   6-Pin DIP Phototransistor Optocouplers
March, 2020 ??Rev. 2
logo
List of Unclassifed Man...
CNY17 ETC1-CNY17 Datasheet
522Kb / 16P
   6-PIN DIP PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLER
logo
Everlight Electronics C...
4N2X EVERLIGHT-4N2X_08 Datasheet
394Kb / 13P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com