công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP95N03L bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQP95N03L
Giải thích chi tiết về linh kiện  30V LOGIC N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP95N03L bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP95N03L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP95N03L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP95N03L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP95N03L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP95N03L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP95N03L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP95N03L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP95N03L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. A1. May 2001
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
DUT
V
DS
+
_
Driver
R
G
Same Type
as DUT
VGS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
VDD
L
I SD
10V
V
GS
( Driver )
I
SD
( DUT )
V
DS
( DUT )
VDD
Body Diode
Forward Voltage Drop
VSD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
DUT
V
DS
+
_
Driver
R
G
Same Type
as DUT
VGS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
VDD
L
L
I SD
10V
V
GS
( Driver )
I
SD
( DUT )
V
DS
( DUT )
VDD
Body Diode
Forward Voltage Drop
VSD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------


Số phần tương tự - FQP95N03L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP90N08 FAIRCHILD-FQP90N08 Datasheet
665Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP90N08 ISC-FQP90N08 Datasheet
297Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP90N10V2 FAIRCHILD-FQP90N10V2 Datasheet
921Kb / 10P
   100V N-Channel MOSFET
FQP90N10V2 FAIRCHILD-FQP90N10V2 Datasheet
926Kb / 10P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP90N10V2 ISC-FQP90N10V2 Datasheet
296Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Mô tả tương tự - FQP95N03L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF140N03L FAIRCHILD-FQPF140N03L Datasheet
326Kb / 8P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB140N03L FAIRCHILD-FQB140N03L Datasheet
643Kb / 9P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB45N03L FAIRCHILD-FQB45N03L Datasheet
668Kb / 9P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP60N03L FAIRCHILD-FQP60N03L Datasheet
651Kb / 8P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM95N03L KERSEMI-KSM95N03L Datasheet
1Mb / 6P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF45N03L FAIRCHILD-FQPF45N03L Datasheet
688Kb / 8P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF60N03L FAIRCHILD-FQPF60N03L Datasheet
655Kb / 8P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP140N03L FAIRCHILD-FQP140N03L Datasheet
589Kb / 8P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
UT60N03 UTC-UT60N03 Datasheet
221Kb / 5P
   30V, 60A N-CHANNEL LOGIC LEVEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDN361BN FAIRCHILD-FDN361BN Datasheet
103Kb / 5P
   30V N-Channel, Logic Level, PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com