công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLP733 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TLP733
Giải thích chi tiết về linh kiện  Office Machine Household Use Equipment Solid State Relay Switching Power Supply
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP733 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TLP733 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP733 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP733 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP733 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP733 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP733 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLP733 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TLP733 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TLP733 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
TLP733,TLP734
2002-09-25
8
ICEO / Ta
Ambient temperature Ta (°C)
10
1
10-
4
0
120
80
100
20
40
60
10-
1
10-
2
10-
3
10
0
Ambient light
Below = 0 ℓx
VCE = 24 V
10 V
5 V
Ambient temperature Ta (°C)
VCE (sat) – Ta
-20
0
20
40
100
0.16
0.12
0.08
0.24
0.04
-40
0.20
60
80
IF = 5 mA
IC = 1 mA
Load resistance RL (kΩ)
TLP733
Switching Time – RL
10
50
300
30
10
5
100
1
1
50
3
30
100
3
5
tOFF
ts
tON
Ta = 25°C
IF = 16 mA
VCC = 5 V
RBE = 220kΩ
IC – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
100
0.1
-40
3
100
1
0 5
40
60
-20
0
20
80
0 3
10
50
30
5
VCE = 5 V
1 mA
5 mA
10 mA
IF = 25 mA
0 5 mA


Số phần tương tự - TLP733

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TLP733 TOSHIBA-TLP733 Datasheet
187Kb / 10P
   Switching Power Supply
TLP733F TOSHIBA-TLP733F Datasheet
186Kb / 2P
   Switching Power Supply
TLP733F TOSHIBA-TLP733F Datasheet
137Kb / 2P
   Office Machine Switching Power Supply
TLP733F TOSHIBA-TLP733F_07 Datasheet
186Kb / 2P
   Switching Power Supply
TLP733 TOSHIBA-TLP733_07 Datasheet
187Kb / 10P
   Switching Power Supply
More results

Mô tả tương tự - TLP733

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TLP731 TOSHIBA-TLP731 Datasheet
415Kb / 9P
   OFFICE MACHINE HOUSEHOLD USE EQUIPMENT SOLID STATE RELAY SWITCHING POWER SUPPLY
TLP549J TOSHIBA-TLP549J Datasheet
248Kb / 6P
   Office Machine Household Use Equipment Solid State Relay Switching Power Supply
TLP741J TOSHIBA-TLP741J Datasheet
291Kb / 6P
   OFFICE MACHINE HOUSEHOLD USE EQUIPMENT SOLID STATE RELAY SWITCHING POWER SUPPLY
TLP748JF TOSHIBA-TLP748JF Datasheet
136Kb / 4P
   Office Machine Household Use Equipment Solid State Relay Switching Power Supply
TLP148G TOSHIBA-TLP148G Datasheet
256Kb / 6P
   Office Machine Household Use Equipment Solid State Relay Switching Power Supply
TLP548J TOSHIBA-TLP548J Datasheet
251Kb / 6P
   Office Machine Household Use Equipment Solid State Relay Switching Power Supply
TLP748J TOSHIBA-TLP748J Datasheet
245Kb / 6P
   Office Machine Household Use Equipment Solid State Relay Switching Power Supply
TLP148G TOSHIBA-TLP148G_14 Datasheet
269Kb / 6P
   Office Machine Household Use Equipment Solid State Relay Switching Power Supply
TLP3061 TOSHIBA-TLP3061_07 Datasheet
156Kb / 6P
   OFFICE MACHINE HOUSEHOLD USE EQUIPMENT TRIAC DRIVER SOLID STATE RELAY
TLP3041 TOSHIBA-TLP3041_07 Datasheet
551Kb / 6P
   OFFICE MACHINE HOUSEHOLD USE EQUIPMENT TRIAC DRIVER SOLID STATE RELAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com