công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH30R04G-TR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH30R04G-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low reverse current
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH30R04G-TR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STTH30R04G-TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STTH30R04G-TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH30R04G-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH30R04G-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH30R04G-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH30R04G-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH30R04G-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH30R04G-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH30R04G-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
STTH30R04
Package information
5/10
2
Package information
Epoxy meets UL94, V0
Cooling method: by conduction (C)
Recommended torque value: 0.8 Nm (TO-220FPAC) / 0.55 Nm (TO-220AC, DOP3I)
Maximum torque value: 1.0 Nm (TO-220FPAC) / 0.70 Nm (TO-220AC, DOP31)
Figure 12.
D2PAK footprint (dimensions in mm)
Table 5.
D2PAK dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.70
0.93
0.027
0.037
B2
1.14
1.70
0.045
0.067
C
0.45
0.60
0.017
0.024
C2
1.23
1.36
0.048
0.054
D
8.95
9.35
0.352
0.368
E
10.00
10.40
0.393
0.409
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15.00
15.85
0.590
0.624
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
L3
1.40
1.75
0.055
0.069
M
2.40
3.20
0.094
0.126
R
0.40 typ.
0.016 typ.
V2
G
L
L3
L2
B
B2
E
* FLAT ZONE NO LESS THAN 2mm
A
C2
D
R
A2
M
V2
C
A1
*
16.90
10.30
8.90
3.70
5.08
1.30


Số phần tương tự - STTH30R04G-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH30R04-Y STMICROELECTRONICS-STTH30R04-Y Datasheet
302Kb / 10P
   Low thermal resistance
September 2013 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STTH30R04G-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
MBR40150CL-TA3-T UTC-MBR40150CL-TA3-T Datasheet
132Kb / 3P
   Low Reverse Current
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MBR150 NJSEMI-MBR150 Datasheet
144Kb / 2P
   Low Reverse Current
logo
STMicroelectronics
STTH15S12 STMICROELECTRONICS-STTH15S12 Datasheet
281Kb / 10P
   Low reverse current
September 2014 Rev 1
STTH80S06 STMICROELECTRONICS-STTH80S06 Datasheet
251Kb / 8P
   Low reverse current
July 2015 Rev 1
logo
Unisonic Technologies
MBR1060L-TA3-T UTC-MBR1060L-TA3-T Datasheet
131Kb / 3P
   Low Reverse Current
logo
STMicroelectronics
STTH20LCD06C STMICROELECTRONICS-STTH20LCD06C Datasheet
131Kb / 10P
   low reverse current
January 2011 Rev 2
STTH30ST06-Y STMICROELECTRONICS-STTH30ST06-Y Datasheet
180Kb / 11P
   Low reverse current
January 2015 Rev 1
STTH30R06C STMICROELECTRONICS-STTH30R06C Datasheet
232Kb / 9P
   Low reverse current
June 2014 Rev 2
STTH60AC06C STMICROELECTRONICS-STTH60AC06C Datasheet
400Kb / 13P
   Low reverse current
March 2017 Rev3
STTH30W03C STMICROELECTRONICS-STTH30W03C Datasheet
177Kb / 8P
   Low reverse recovery current
May 2012 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com