công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS30H60CG-TR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS30H60CG-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Avalanche rated
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS30H60CG-TR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STPS30H60CG-TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS30H60CG-TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS30H60CG-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS30H60CG-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS30H60CG-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS30H60CG-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS30H60CG-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS30H60CG-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS30H60CG-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
STPS30H60C
Package mechanical data
5/11
2
Package mechanical data
Epoxy meets UL94, V0
Cooling method: by conduction (C)
Recommended torque value: 0.8 Nm
Maximum torque value: 1.0 Nm
Table 4.
TO-220FPAB dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.70
0.018
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.70
0.045
0.067
F2
1.15
1.70
0.045
0.067
G
4.95
5.20
0.195
0.205
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10
10.4
0.393
0.409
L2
16 Typ.
0.63 Typ.
L3
28.6
30.6
1.126
1.205
L4
9.8
10.6
0.386
0.417
L5
2.9
3.6
0.114
0.142
L6
15.9
16.4
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Dia.
3.00
3.20
0.118
0.126
H
A
B
Dia
L7
L6
L5
F1
F2
F
D
E
L4
G1
G
L2
L3


Số phần tương tự - STPS30H60CG-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS30H60C-Y STMICROELECTRONICS-STPS30H60C-Y Datasheet
125Kb / 7P
   Automotive power Schottky rectifier
More results

Mô tả tương tự - STPS30H60CG-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BSL716SN INFINEON-BSL716SN Datasheet
533Kb / 10P
   Avalanche rated
Rev 2.0 2014-09-30
BSL303SPE INFINEON-BSL303SPE Datasheet
417Kb / 10P
   Avalanche rated
Rev 2.0 2014-11-18
logo
IXYS Corporation
IXFA60N25X3 IXYS-IXFA60N25X3 Datasheet
272Kb / 6P
   N-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated Avalanche Rated
logo
Micross Components
FFH50US60S MICROSS-FFH50US60S Datasheet
711Kb / 3P
   Avalanche Energy Rated
logo
NXP Semiconductors
BUK9Y3R0-40E NXP-BUK9Y3R0-40E Datasheet
325Kb / 13P
   Repetitive avalanche rated
12 February 2013
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1310NS KERSEMI-IRF1310NS Datasheet
1Mb / 10P
   Fully Avalanche Rated
logo
Micross Components
FFH75H60S MICROSS-FFH75H60S Datasheet
700Kb / 3P
   Avalanche Energy Rated
logo
International Rectifier
IRF3305PBF IRF-IRF3305PBF_15 Datasheet
273Kb / 9P
   FULLY AVALANCHE RATED
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1010NS KERSEMI-IRF1010NS Datasheet
1Mb / 10P
   Fully Avalanche Rated
IRFL9014 KERSEMI-IRFL9014 Datasheet
790Kb / 8P
   Repetitive Avalanche Rated
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com