công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SZPACDN004 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SZPACDN004
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Channel ESD Protection Array
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SZPACDN004 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  SZPACDN004 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SZPACDN004 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SZPACDN004 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SZPACDN004 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SZPACDN004 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor SZPACDN004 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor SZPACDN004 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
PACDN004, SZPACDN004
www.onsemi.com
5
the effects of the parasitic series inductance inherent in the capacitor. The breakdown voltage of the zener diode should be
slightly higher than the maximum supply voltage.
As a general rule, the ESD Protection Array should be located as close as possible to the point of entry of expected
electrostatic discharges. The power supply bypass capacitor mentioned above should be as close to the VP pin of the Protection
Array as possible, with minimum PCB trace lengths to the power supply, ground planes and between the signal input and the
ESD device to minimize stray series inductance.
Additional Information
See also ON Semiconductor Application Notes AP209, “Design Considerations for ESD Protection” and AP219, “ESD
Protection for USB 2.0 Systems”.
POSITIVE SUPPLY RAIL
CHANNEL
INPUT
GROUND RAIL
CHASSIS GROUND
SYSTEM OR
CIRCUITRY
BEING
PROTECTED
LINE BEING
PROTECTED
ONE
CHANNEL
OF
PACDN004
D2
D1
L1
L2
VCL
VN
VP
0.22
mF
PATH OF ESD CURRENT PULSE IESD
0 A
20 A
Figure 2. Application of Positive ESD Pulse between Input Channel and Ground


Số phần tương tự - SZPACDN004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SIRENZA MICRODEVICES
SZP-2026Z SIRENZA-SZP-2026Z Datasheet
558Kb / 12P
   2.2-2.7GHz 2W InGaP Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
SZP-3026Z ETC1-SZP-3026Z Datasheet
408Kb / 8P
   2.7-3.8GHz 2W InGaP Amplifier
logo
SIRENZA MICRODEVICES
SZP-3026Z SIRENZA-SZP-3026Z Datasheet
378Kb / 10P
   3.0-3.8GHz 2W InGaP Amplifier
SZP-5026Z SIRENZA-SZP-5026Z Datasheet
397Kb / 14P
   4.9GHz to 5.9GHz 2W InGaP AMPLIFIER
SZP-5026Z-EVB1 SIRENZA-SZP-5026Z-EVB1 Datasheet
397Kb / 14P
   4.9GHz to 5.9GHz 2W InGaP AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - SZPACDN004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Micro Device...
PACDN004 CALMIRCO-PACDN004 Datasheet
135Kb / 3P
   2 CHANNEL ESD PROTECTION ARRAY
logo
ON Semiconductor
PACDN004 ONSEMI-PACDN004 Datasheet
107Kb / 9P
   2-Channel ESD Protection Array
May 2010 Rev. 3
logo
Diodes Incorporated
DM1231-02SO DIODES-DM1231-02SO Datasheet
423Kb / 5P
   2-CHANNEL LOW CAPACITANCE ESD PROTECTION ARRAY
logo
SYNC POWER Crop.
SPE0332 SYNC-POWER-SPE0332 Datasheet
352Kb / 7P
   2-Line ESD Protection Array
2019/06/05 Ver 1
SPE0512 SYNC-POWER-SPE0512 Datasheet
219Kb / 7P
   2-Line ESD Protection Array
SPE1212_0911 SYNC-POWER-SPE1212_0911 Datasheet
194Kb / 7P
   2-Line ESD Protection Array
SPE0522 SYNC-POWER-SPE0522 Datasheet
221Kb / 7P
   2-Line ESD Protection Array
SPE0512 SYNC-POWER-SPE0512_11 Datasheet
191Kb / 7P
   2-Line ESD Protection Array
SPE0532 SYNC-POWER-SPE0532 Datasheet
241Kb / 7P
   2-Line ESD Protection Array
SPE1212 SYNC-POWER-SPE1212 Datasheet
225Kb / 7P
   2-Line ESD Protection Array
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com