công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LDUV2043Z-A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LDUV2043Z-A
Giải thích chi tiết về linh kiện  ROUND TYPE LED LAMPS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LDUV2043Z-A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LDUV2043Z-A Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUV2043Z-A Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUV2043Z-A Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUV2043Z-A Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUV2043Z-A Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUV2043Z-A Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUV2043Z-A Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUV2043Z-A Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
Directivity Radiation
PART NO. LDUV2043Z/A
Package Dimensions
1/6
Page
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
4.2
5.2
4.0
3.0
0.5
TYP
1.0MIN
2.54TYP
25.0MIN
1.5MAX
30
°
60
°
0
°
100%
75%
50%
25%
0
25%
-30
°
-60
°
100% 75% 50%
-
DUV
Zener
+


Số phần tương tự - LDUV2043Z-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LDUV2043 LIGITEK-LDUV2043 Datasheet
116Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
More results

Mô tả tương tự - LDUV2043Z-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
L8I2041-PF LIGITEK-L8I2041-PF Datasheet
116Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
L8SEF3330-PF LIGITEK-L8SEF3330-PF Datasheet
131Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
L8G2040-PF LIGITEK-L8G2040-PF Datasheet
111Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LUY2040 LIGITEK-LUY2040 Datasheet
103Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK12740 LIGITEK-LDBK12740 Datasheet
70Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK13733-OD LIGITEK-LDBK13733-OD Datasheet
112Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK13740 LIGITEK-LDBK13740 Datasheet
111Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK13742-OD LIGITEK-LDBK13742-OD Datasheet
115Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK32243 LIGITEK-LDBK32243 Datasheet
111Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK42443Z-S10 LIGITEK-LDBK42443Z-S10 Datasheet
114Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK63233-P1 LIGITEK-LDBK63233-P1 Datasheet
99Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com