công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA11960 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cree, Inc

tên linh kiện CA11960
Giải thích chi tiết về linh kiện  Laura series
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CREE [Cree, Inc]
Trang chủ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CA11960 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cree, Inc

  CA11960 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CA11960 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CA11960 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc CA11960 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc CA11960 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc CA11960 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CA11960 Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc CA11960 Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc CA11960 Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
0%
25%
50%
75%
100%
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Relative intensity of CA11960_LAURA-D-PIN_(Luxeon Z ES)


Số phần tương tự - CA11960

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA11960 LEDIL-CA11960 Datasheet
2Mb / 10P
   ~15째 diffused spot beam optimized for CREE XP-E
More results

Mô tả tương tự - CA11960

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
CA13638 CREE-CA13638 Datasheet
1Mb / 15P
   Laura series
CA12012 CREE-CA12012 Datasheet
1Mb / 19P
   Laura series
CP12634 CREE-CP12634 Datasheet
847Kb / 13P
   Laura series
CA13634 CREE-CA13634 Datasheet
2Mb / 37P
   Laura series
CA11353 CREE-CA11353 Datasheet
796Kb / 11P
   Laura series
CA11360 CREE-CA11360 Datasheet
534Kb / 10P
   Laura series
CP12632 CREE-CP12632 Datasheet
818Kb / 13P
   Laura series
CA13639 CREE-CA13639 Datasheet
364Kb / 5P
   Laura series
CA11355 CREE-CA11355 Datasheet
709Kb / 11P
   Laura series
CA13633 CREE-CA13633 Datasheet
1Mb / 29P
   Laura series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com