công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CS1812JFX7R0BB103 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - YAGEO Corporation |
|
CS1812JFX7R0BB103 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - YAGEO Corporation |
4 / 19 page 4 19 NPO & X7R Soft Termination 16V to 3KV Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors Product specification www.yageo.com Jan. 26, 2017 V.3 Table 2 NPO / 0402 to 0805 CAPACITANCE RANGE & THICKNESS CAP. 0402 0603 0805 50V 100V 50V 100V 250V 50V 100V 250V 500V 630V 1000V 0.47 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 0.56 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 0.68 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 0.82 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 1 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 1.2 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 1.5 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 1.8 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 2.2 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 2.7 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 3.3 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 3.9 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 4.7 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 5.6 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 6.8 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 8.2 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA 10 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA EA EB 12 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA EA EB 15 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA EA EB 18 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA EA EB 22 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA EA EB 27 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA EA EB 33 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA EA EB 39 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA EA EB 47 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA EA EB 56 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA EA EC 68 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA EA EC 82 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA EA EC 100 pF CA CA DA DA DA EA EA EA EA EA Tape width 8 mm NOTE 1. Values in shaded cells indicate thickness class in mm 2. Capacitance value of non E-12 series is on request 3. For product with 2% tolerance, please contact local sales force before ordering |
Số phần tương tự - CS1812JFX7R0BB103 |
|
Mô tả tương tự - CS1812JFX7R0BB103 |