công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD6050WS_R2_00001 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện MMBD6050WS_R2_00001
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

MMBD6050WS_R2_00001 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Pan Jit International Inc.

  MMBD6050WS_R2_00001 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. MMBD6050WS_R2_00001 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. MMBD6050WS_R2_00001 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. MMBD6050WS_R2_00001 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. MMBD6050WS_R2_00001 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. MMBD6050WS_R2_00001 Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
PAGE . 4
May 24,2016-REV.03
MMBD6050WS
MOUNTING PAD LAYOUT
ORDER INFORMATION
• Packing information
T/R - 12K per 13" plastic Reel
T/R - 5K per 7" plastic Reel


Số phần tương tự - MMBD6050WS_R2_00001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
MMBD6050WS-AU PANJIT-MMBD6050WS-AU Datasheet
167Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD6050WS-AU PANJIT-MMBD6050WS-AU_16 Datasheet
172Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD6050WS-AU_R1_000A1 PANJIT-MMBD6050WS-AU_R1_000A1 Datasheet
172Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD6050WS-AU_R2_000A1 PANJIT-MMBD6050WS-AU_R2_000A1 Datasheet
172Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD6050WS PANJIT-MMBD6050WS_09 Datasheet
493Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
More results

Mô tả tương tự - MMBD6050WS_R2_00001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
MMBD4148 PANJIT-MMBD4148_04 Datasheet
36Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
logo
Jinan Gude Electronic D...
MM4148 JGD-MM4148 Datasheet
213Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD1401 JGD-MMBD1401 Datasheet
96Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BAS21 SECOS-BAS21_15 Datasheet
1Mb / 2P
   Surface Mount Switching Diodes
logo
Weitron Technology
MMBD4448HT WEITRON-MMBD4448HT Datasheet
1Mb / 3P
   Surface Mount Switching Diodes
logo
Pan Jit International I...
1N4148WS PANJIT-1N4148WS_10 Datasheet
96Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
BAS19W PANJIT-BAS19W_09 Datasheet
199Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
logo
Weitron Technology
BAS21A WEITRON-BAS21A_09 Datasheet
698Kb / 2P
   Surface Mount Switching Diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MMBD4448W LUGUANG-MMBD4448W Datasheet
272Kb / 2P
   Surface Mount Switching Diodes
logo
Pan Jit International I...
1N4148W PANJIT-1N4148W_09 Datasheet
78Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD4148 PANJIT-MMBD4148_09 Datasheet
130Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com