công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA12059 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cree, Inc

tên linh kiện CA12059
Giải thích chi tiết về linh kiện  Eva series
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CREE [Cree, Inc]
Trang chủ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CA12059 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cree, Inc

  CA12059 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CA12059 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CA12059 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc CA12059 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc CA12059 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc CA12059 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
0%
25%
50%
75%
100%
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
Relative intensity of CA12059_EVA-W_(XM-L2)


Số phần tương tự - CA12059

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
CA12050 CREE-CA12050 Datasheet
886Kb / 15P
   Strada series
logo
Ledil, Inc.
CA12050 LEDIL-CA12050 Datasheet
1Mb / 9P
   Forward throw beam for area lighting optimized for XP-G and XP-E.
logo
Cree, Inc
CA12055 CREE-CA12055 Datasheet
342Kb / 6P
   Eva series
CA12056 CREE-CA12056 Datasheet
1Mb / 17P
   Tina series
logo
Ledil, Inc.
CA12056 LEDIL-CA12056 Datasheet
2Mb / 5P
   ~45째 wide beam optimized for CREE XP-E.
More results

Mô tả tương tự - CA12059

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
C12041 CREE-C12041 Datasheet
266Kb / 5P
   Eva series
CA12802 CREE-CA12802 Datasheet
341Kb / 6P
   Eva series
CA12858 CREE-CA12858 Datasheet
411Kb / 7P
   Eva series
CA12055 CREE-CA12055 Datasheet
342Kb / 6P
   Eva series
CP12198 CREE-CP12198 Datasheet
92Kb / 2P
   Eva series
CA12805 CREE-CA12805 Datasheet
368Kb / 6P
   Eva series
C12828 CREE-C12828 Datasheet
1Mb / 19P
   Eva series
CA12057 CREE-CA12057 Datasheet
452Kb / 8P
   Eva series
CP12197 CREE-CP12197 Datasheet
71Kb / 2P
   Eva series
CP12199 CREE-CP12199 Datasheet
91Kb / 2P
   Eva series
CP12200 CREE-CP12200 Datasheet
202Kb / 3P
   Eva series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com