công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS1210KRX7RYBN103 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - YAGEO Corporation

tên linh kiện CS1210KRX7RYBN103
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAGEO [YAGEO Corporation]
Trang chủ  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

CS1210KRX7RYBN103 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - YAGEO Corporation

  CS1210KRX7RYBN103 Datasheet HTML 1Page - YAGEO Corporation CS1210KRX7RYBN103 Datasheet HTML 2Page - YAGEO Corporation CS1210KRX7RYBN103 Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation CS1210KRX7RYBN103 Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation CS1210KRX7RYBN103 Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation CS1210KRX7RYBN103 Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation CS1210KRX7RYBN103 Datasheet HTML 7Page - YAGEO Corporation CS1210KRX7RYBN103 Datasheet HTML 8Page - YAGEO Corporation CS1210KRX7RYBN103 Datasheet HTML 9Page - YAGEO Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
DATA SHEET
SURFACE-MOUNT CERAMIC
MULTILAYER CAPACITORS
Soft termination
NPO and X7R
16V TO 3KV
0.47pF to 2.2 uF
RoHS compliant & Halogen Free


Số phần tương tự - CS1210KRX7RYBN103

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hammond Manufacturing L...
CS12104 HAMMOND-CS12104 Datasheet
115Kb / 3P
   Type 1 Mild Steel Junction Box CS Series Screw Cover and without Knockouts
CS12106 HAMMOND-CS12106 Datasheet
115Kb / 3P
   Type 1 Mild Steel Junction Box CS Series Screw Cover and without Knockouts
logo
CIT Relay & Switch
CS1210F160 CIT-CS1210F160 Datasheet
108Kb / 1P
   CIT SWITCH
CS1210F260 CIT-CS1210F260 Datasheet
108Kb / 1P
   CIT SWITCH
logo
Transko Electronics, In...
CS1210J TRANSKO-CS1210J Datasheet
158Kb / 1P
   ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD TUNING FORK CRYSTAL (1.27 x 1.05 x 0.5mm)
Rev.0: Sep. 2019
More results

Mô tả tương tự - CS1210KRX7RYBN103

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
YAGEO Corporation
1489800 YAGEO-1489800 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC1206JRNPOBBN100 YAGEO-CC1206JRNPOBBN100 Datasheet
395Kb / 15P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0402KRX7R9BB332 YAGEO-CC0402KRX7R9BB332 Datasheet
518Kb / 21P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0402KRX7R9BB221 YAGEO-CC0402KRX7R9BB221 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0402JRNPO9BN330 YAGEO-CC0402JRNPO9BN330 Datasheet
395Kb / 15P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0603KRX7R9BB332 YAGEO-CC0603KRX7R9BB332 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0805KRX7R0BB102 YAGEO-CC0805KRX7R0BB102 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0201BRNPO7BN121 YAGEO-CC0201BRNPO7BN121 Datasheet
1Mb / 14P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CA0508JRNPO7BN121 YAGEO-CA0508JRNPO7BN121 Datasheet
985Kb / 17P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0603CRNPO9BN1R0 YAGEO-CC0603CRNPO9BN1R0 Datasheet
395Kb / 15P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC1206KRX7RABB103 YAGEO-CC1206KRX7RABB103 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com