công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA12379 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Cree, Inc

tên linh kiện CA12379
Giải thích chi tiết về linh kiện  Tina series
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CREE [Cree, Inc]
Trang chủ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CA12379 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Cree, Inc

  CA12379 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CA12379 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CA12379 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc CA12379 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc CA12379 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc CA12379 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CA12379 Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc CA12379 Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc CA12379 Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
PU foam tape 0.4mm
A
D
3
2
4
1
Tolerances if not otherwise shown
According to DIN ISO 2768-1
Linear measures:
Up to 30mm class
M, otherwise class C.
According to DIN ISO 2768-2
Form and position: class L
SCALE
3:1 WEIGHT
1,3 g
SHEET
1/1
SIZE
A4
DRAWING TITLE
TINA2 series datasheet
PART NUMBER
-
Ledil Oy
Salorankatu 10
FIN 24240 SALO
Finland
THIRD ANGLE PROJECTION:
This drawing is the property
of LEDiL Oy. It may not be
reproduced, copied or
communicated without a written
agreement with LEDiL Oy.
INDEX PART NO DESCRIPTION MATERIAL COLOUR
1
-
TINA2-lens
PMMA
2
C12373
TINA2-HLD-WHT
PC
white
16.1
Top view
2
8.6
Oval beam direction
Bottom view
Front view
Isometric view
Scale:
3:1


Số phần tương tự - CA12379

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA12379 LEDIL-CA12379 Datasheet
5Mb / 11P
   ~35째 15째 oval beam optimized for CREE XP-E. Assembly with holder and installation tape.
CA12379 LEDIL-CA12379_18 Datasheet
5Mb / 11P
   ~35째 15째 oval beam optimized for CREE XP-E. Assembly with holder and installation tape.
More results

Mô tả tương tự - CA12379

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
FA11019 CREE-FA11019 Datasheet
348Kb / 6P
   Tina series
FA11826 CREE-FA11826 Datasheet
1Mb / 24P
   Tina series
FA11205 CREE-FA11205 Datasheet
453Kb / 11P
   Tina series
FA11208 CREE-FA11208 Datasheet
645Kb / 15P
   Tina series
CA11173 CREE-CA11173 Datasheet
409Kb / 7P
   Tina series
CP12682 CREE-CP12682 Datasheet
151Kb / 3P
   Tina series
CA13044 CREE-CA13044 Datasheet
595Kb / 9P
   Tina series
CA11420 CREE-CA11420 Datasheet
971Kb / 13P
   Tina series
FA10642 CREE-FA10642 Datasheet
339Kb / 6P
   Tina series
CA12374 CREE-CA12374 Datasheet
1Mb / 22P
   Tina series
CA12377 CREE-CA12377 Datasheet
1Mb / 23P
   Tina series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com