công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7985 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7985
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 2.5 MSPS, PulSAR 15.5 mW ADC in LFCSP
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7985 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD7985_17 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7985_17 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7985_17 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7985_17 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7985_17 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7985_17 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7985_17 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7985_17 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD7985_17 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 29 page
background image
AD7985
Data Sheet
Rev. C | Page 10 of 28
0
–180
–160
–140
–120
–100
–80
–60
–40
–20
0
1250
1000
750
500
250
FREQUENCY (kHz)
fS = 2.5MSPS
fIN = 20kHz
SNR = 89.87dB
THD = –102.76dB
SINAD = 89.66dB
Figure 11. FFT Plot (External Reference)
100
95
90
85
80
16
15
14
13
12
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
REFERENCE VOLTAGE (V)
SNR
SINAD
ENOB
Figure 12. SNR, SINAD, and ENOB vs. Reference Voltage
95
90
85
80
75
70
65
1
1000
100
10
FREQUENCY (kHz)
Figure 13. SINAD vs. Frequency
0
–180
–160
–140
–120
–100
–80
–60
–40
–20
0
1250
1000
750
500
250
FREQUENCY (kHz)
fS = 2.5MSPS
fIN = 20kHz
SNR = 88.45dB
THD = –103.42dB
SINAD = 88.32dB
Figure 14. FFT Plot (Internal Reference)
–90
–95
–100
–105
–110
100
95
90
85
80
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
REFERENCE VOLTAGE (V)
SFDR
THD
Figure 15. THD and SFDR vs. Reference Voltage
–85
–90
–95
–100
–105
–110
1
1000
100
10
FREQUENCY (kHz)
Figure 16. THD vs. Frequency


Số phần tương tự - AD7985_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7985BCPZ AD-AD7985BCPZ Datasheet
585Kb / 28P
   16-Bit, 2.5 MSPS, PulSAR 15.5 mW ADC in LFCSP
REV. 0
AD7985BCPZ-RL7 AD-AD7985BCPZ-RL7 Datasheet
585Kb / 28P
   16-Bit, 2.5 MSPS, PulSAR 15.5 mW ADC in LFCSP
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD7985_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7985 AD-AD7985 Datasheet
585Kb / 28P
   16-Bit, 2.5 MSPS, PulSAR 15.5 mW ADC in LFCSP
REV. 0
AD7944 AD-AD7944 Datasheet
582Kb / 28P
   14-Bit, 2.5 MSPS, PulSAR 15.5 mW ADC in LFCSP
REV. 0
AD7944 AD-AD7944_17 Datasheet
689Kb / 29P
   15.5 mW ADC in LFCSP
logo
Texas Instruments
ADS9120 TI1-ADS9120 Datasheet
1Mb / 64P
[Old version datasheet]   16-Bit, 2.5-MSPS, 15.5-mW, SAR ADC
logo
Analog Devices
AD7980 AD-AD7980_17 Datasheet
772Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS, PulSAR ADC in MSOP/LFCSP
AD7980 AD-AD7980_15 Datasheet
862Kb / 29P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/LFCSP
REV. D
AD7986BCPZ AD-AD7986BCPZ Datasheet
472Kb / 28P
   18-Bit, 2 MSPS PulSAR 15 mW ADC in LFCSP (QFN)
REV. B
AD7984 AD-AD7984_17 Datasheet
657Kb / 25P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7982 AD-AD7982_17 Datasheet
804Kb / 26P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7984 AD-AD7984_15 Datasheet
594Kb / 24P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/LFCSP
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com