công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6WK9Q53-A01 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện L6WK9Q53-A01
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT LED TAPE AND REEL
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

L6WK9Q53-A01 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Back Button L6WK9Q53-A01 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. L6WK9Q53-A01 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. L6WK9Q53-A01 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. L6WK9Q53-A01 Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. L6WK9Q53-A01 Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. L6WK9Q53-A01 Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd. L6WK9Q53-A01 Datasheet HTML 10Page - LIGITEK electronics co., ltd. L6WK9Q53-A01 Datasheet HTML 11Page - LIGITEK electronics co., ltd. L6WK9Q53-A01 Datasheet HTML 12Page - LIGITEK electronics co., ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
1.0
Forward Current(mA)
Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature
Ambient Temperature()
20
20
700
500
400
0
600
Wavelength (nm)
800
SPECTRAL RADIANCE
Fig.5 Luminous Spectrum(Ta=25)
60
40
100
80
80
0.9
Ambient Temperature()
-40
-20
0
0.8
20
40
60
1.0
1.1
0.0
0.5
100
-20
-40
0
2.0
1.0
1.5
2.5
Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature
Forward Voltage(V)
1.2
1.0
2.0
1
0 1
3.0
4.0
3.0
0.5
0.0
5.0
1
10
100
40
80
60
1000
100
Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
WK CHIP
Typical Electro-Optical Characteristics Curve
Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage
1000
10
100
3.0
2.5
2.0
1.5
-30
10
0
20
-20
0
-10
10
40
30
20
50 60 70
90
80
100
Ambient Temperature Ta ()
30
40
50
60
70
80
Fig.6 Forward Current vs. Temperature
Page 7/13
PART NO. L6WK9Q53-A01


Số phần tương tự - L6WK9Q53-A01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zemic Europe B.V.
L6W ZEMIC-L6W Datasheet
332Kb / 3P
   Type L6W Load Cell
2023.07
More results

Mô tả tương tự - L6WK9Q53-A01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
L3WK9Q53-T150-TR1-WW-A02 LIGITEK-L3WK9Q53-T150-TR1-WW-A02 Datasheet
400Kb / 14P
   SURFACE MOUNT LED TAPE AND REEL
LDGM9553-TR1-A01 LIGITEK-LDGM9553-TR1-A01 Datasheet
342Kb / 12P
   SURFACE MOUNT LED TAPE AND REEL
LDUV9553Z-TR1 LIGITEK-LDUV9553Z-TR1 Datasheet
402Kb / 12P
   SURFACE MOUNT LED TAPE AND REEL
L3DGM5050-TR1 LIGITEK-L3DGM5050-TR1 Datasheet
258Kb / 11P
   SURFACE MOUNT LED TAPE AND REEL
L3WK9Q53-T150-TR1-CW-A01 LIGITEK-L3WK9Q53-T150-TR1-CW-A01 Datasheet
285Kb / 13P
   SURFACE MOUNT LED TAPE AND REEL
L3WK9Q53-T150-TR1-NW-A01 LIGITEK-L3WK9Q53-T150-TR1-NW-A01 Datasheet
417Kb / 14P
   SURFACE MOUNT LED TAPE AND REEL
L3WK9Q53-TR1-P-WW LIGITEK-L3WK9Q53-TR1-P-WW Datasheet
234Kb / 14P
   SURFACE MOUNT LED TAPE AND REEL
L3WK9Q53-TR1-P-WW-A01 LIGITEK-L3WK9Q53-TR1-P-WW-A01 Datasheet
232Kb / 14P
   SURFACE MOUNT LED TAPE AND REEL
L3WK9Q53-TR1-WW LIGITEK-L3WK9Q53-TR1-WW Datasheet
406Kb / 14P
   SURFACE MOUNT LED TAPE AND REEL
L9SEFWK9553 LIGITEK-L9SEFWK9553 Datasheet
352Kb / 15P
   SURFACE MOUNT LED TAPE AND REEL
LDBK9UG9553-R9-B01 LIGITEK-LDBK9UG9553-R9-B01 Datasheet
314Kb / 13P
   SURFACE MOUNT LED TAPE AND REEL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com