công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA13634 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cree, Inc

tên linh kiện CA13634
Giải thích chi tiết về linh kiện  Laura series
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CREE [Cree, Inc]
Trang chủ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CA13634 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cree, Inc

  CA13634 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CA13634 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CA13634 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc CA13634 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc CA13634 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc CA13634 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CA13634 Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc CA13634 Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc CA13634 Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 37 page
background image
A
H
B
G
3
2
4
1
Tolerances if not otherwise shown
According to DIN ISO 2768-1
Linear measures: class M
According to DIN ISO 2768-2
Form and position: class L
SCALE 10:3 WEIGHT
SHEET
1/1
SIZE
A3
DRAWING TITLE
PART NUMBER
Ledil Oy
Salorankatu 10
FIN 24240 SALO
Finland
THIRD ANGLE PROJECTION:
This drawing is the property
of LEDiL Oy. It may not be
reproduced, copied or
communicated without a written
agreement with LEDiL Oy.
-
CA13634_G2-LAURA-W-P
CA13634
INDEX PART NO MATERIAL COLOUR
1
-
PU foam
black
2
C13265
PC
white
3
C12342
PMMA
clear
Front view
21.6
8.6
c/c
2.05
LED position
Tape 0.4mm
Bottom view
Isometric view
Scale:
5:1
Lens
Holder


Số phần tương tự - CA13634

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA13634 LEDIL-CA13634 Datasheet
10Mb / 10P
   ~45째 wide beam
More results

Mô tả tương tự - CA13634

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
CA13638 CREE-CA13638 Datasheet
1Mb / 15P
   Laura series
CA12012 CREE-CA12012 Datasheet
1Mb / 19P
   Laura series
CP12634 CREE-CP12634 Datasheet
847Kb / 13P
   Laura series
CA11353 CREE-CA11353 Datasheet
796Kb / 11P
   Laura series
CA11360 CREE-CA11360 Datasheet
534Kb / 10P
   Laura series
CA11960 CREE-CA11960 Datasheet
754Kb / 15P
   Laura series
CP12632 CREE-CP12632 Datasheet
818Kb / 13P
   Laura series
CA13639 CREE-CA13639 Datasheet
364Kb / 5P
   Laura series
CA11355 CREE-CA11355 Datasheet
709Kb / 11P
   Laura series
CA13633 CREE-CA13633 Datasheet
1Mb / 29P
   Laura series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com