công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA13630 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Cree, Inc

tên linh kiện CA13630
Giải thích chi tiết về linh kiện  Laura series
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CREE [Cree, Inc]
Trang chủ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CA13630 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Cree, Inc

  CA13630 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CA13630 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CA13630 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc CA13630 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc CA13630 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc CA13630 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CA13630 Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc CA13630 Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc CA13630 Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 37 page
background image
PRODUCT DATASHEET
Laura series
last update 21/4/2016
DETAILS
Product Number
CA13630_G2-LAURA-SS-P
Family
Laura
Type
Assembly
Color
white
Diameter
21,6 x 21,6 mm
Height
13,1 mm
Style
square
Optic Material
PMMA
Holder Material
Fastening
tape, pin
Status
production ready
ROHS Comliant
Yes
Date Updated
21/04/2016
OPTICAL PROPERTIES
Viewing
Light
Effi-
LED
Angle
Beam
ciency
cd/lm
Connector
XP-E
11 deg
Smooth spo...93 %
16.500
-
XP-L
16 deg
Smooth spo...89 %
8.500
-
XB-D
13 deg
Smooth spo...88 %
13.500
-
XP-E2
12 deg
Smooth spo...90 %
17.400
-
XP-G2
13 deg
Smooth spo...90 %
14.000
-
XT-E
13 deg
Smooth spo...90 %
12.400
-
XB-H
13 deg
Smooth spo...90 %
13.300
-
XHP35 HI
sim: 14
Smooth spo...sim: 94 % sim: 12.800 -
XP-L2
17 deg
Smooth spo...88 %
6.600
-
LUXEON TX
14 deg
Smooth spo...90 %
12.500
-
LUXEON 3030 2D
13 deg
Smooth spo...91 %
11.400
-
NCSxx19A
14 deg
Smooth spo...91 %
12.500
-
NVSxx19A
15 deg
Smooth spo...88 %
10.400
-
NVSxx19B/NVSxx19C
14 deg
Smooth spo...89 %
11.400
-
Oslon Square EC
13 deg
Smooth spo...90 %
13.200
-
SFH 4770S
sim: 13
Smooth spo...sim: 94 % -
-
Oslon Black Flat
sim: 11
Smooth spo...sim: 94 % sim: 21.300 -
Oslon Black
sim: 13
Smooth spo...sim: 96 % sim: 13.800 -
Z5M1/Z5M2
12 deg
Smooth spo...90 %
13.140
-
Z8Y22P
sim: 13
Smooth spo...sim: 97 % sim: 11.850 -
June 7th 2017 7:13 Copyright Ledil Oy - Subject to change without prior notice - Page 1/1
Ledil Oy
Salorankatu 10
24240 SALO, Finland
http://www.ledil.com
email: ledil@ledil.com
FAX: +358-2-733 8001


Số phần tương tự - CA13630

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA13630 LEDIL-CA13630 Datasheet
8Mb / 11P
   ~11째 smooth spot beam
More results

Mô tả tương tự - CA13630

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
CA13638 CREE-CA13638 Datasheet
1Mb / 15P
   Laura series
CA12012 CREE-CA12012 Datasheet
1Mb / 19P
   Laura series
CP12634 CREE-CP12634 Datasheet
847Kb / 13P
   Laura series
CA13634 CREE-CA13634 Datasheet
2Mb / 37P
   Laura series
CA11353 CREE-CA11353 Datasheet
796Kb / 11P
   Laura series
CA11360 CREE-CA11360 Datasheet
534Kb / 10P
   Laura series
CA11960 CREE-CA11960 Datasheet
754Kb / 15P
   Laura series
CP12632 CREE-CP12632 Datasheet
818Kb / 13P
   Laura series
CA13639 CREE-CA13639 Datasheet
364Kb / 5P
   Laura series
CA11355 CREE-CA11355 Datasheet
709Kb / 11P
   Laura series
CA13633 CREE-CA13633 Datasheet
1Mb / 29P
   Laura series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com