công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA12665 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cree, Inc

tên linh kiện CA12665
Giải thích chi tiết về linh kiện  Leila series
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CREE [Cree, Inc]
Trang chủ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CA12665 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cree, Inc

  CA12665 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CA12665 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CA12665 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc CA12665 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc CA12665 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
0%
25%
50%
75%
100%
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Relative intensity of CA12665_LXB2-D_(XB-H)
C1 0-180


Số phần tương tự - CA12665

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA12665 LEDIL-CA12665 Datasheet
485Kb / 3P
   ~14째 diffused spot beam optimized for CREE XB-D
logo
Cree, Inc
CA12665-LXB2-D CREE-CA12665-LXB2-D Datasheet
830Kb / 9P
   Leila series
More results

Mô tả tương tự - CA12665

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
FCN11456 CREE-FCN11456 Datasheet
67Kb / 2P
   Leila series
CA11483 CREE-CA11483 Datasheet
1Mb / 23P
   Leila series
FCN10786 CREE-FCN10786 Datasheet
250Kb / 3P
   Leila series
FA10661 CREE-FA10661 Datasheet
423Kb / 9P
   Leila series
FA10660 CREE-FA10660 Datasheet
816Kb / 13P
   Leila series
C13353 CREE-C13353 Datasheet
2Mb / 42P
   Leila series
CA12844 CREE-CA12844 Datasheet
245Kb / 5P
   Leila series
CP12583 CREE-CP12583 Datasheet
229Kb / 4P
   Leila series
FA10663 CREE-FA10663 Datasheet
540Kb / 9P
   Leila series
FA10695 CREE-FA10695 Datasheet
270Kb / 3P
   Leila series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com