công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STLVDS9637BD bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STLVDS9637BD
Giải thích chi tiết về linh kiện  OPERATES WITH A SINGLE 3.3V SUPPLY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STLVDS9637BD bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STLVDS9637BD Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STLVDS9637BD Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STLVDS9637BD Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STLVDS9637BD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STLVDS9637BD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STLVDS9637BD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STLVDS9637BD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STLVDS9637BD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STLVDS9637BD Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
STLVDS9637
8/10
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.35
1.75
0.053
0.069
A1
0.10
0.25
0.04
0.010
A2
1.10
1.65
0.043
0.065
B
0.33
0.51
0.013
0.020
C
0.19
0.25
0.007
0.010
D
4.80
5.00
0.189
0.197
E
3.80
4.00
0.150
0.157
e
1.27
0.050
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.40
1.27
0.016
0.050
k
˚ (max.)
ddd
0.1
0.04
SO-8 MECHANICAL DATA
0016023/C
8


Số phần tương tự - STLVDS9637BD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STLVDS050 STMICROELECTRONICS-STLVDS050 Datasheet
285Kb / 11P
   HIGH SPEED DIFFERENTIAL LINE DRIVERS AND RECEIVERS
STLVDS050BD STMICROELECTRONICS-STLVDS050BD Datasheet
285Kb / 11P
   HIGH SPEED DIFFERENTIAL LINE DRIVERS AND RECEIVERS
STLVDS050BDR STMICROELECTRONICS-STLVDS050BDR Datasheet
285Kb / 11P
   HIGH SPEED DIFFERENTIAL LINE DRIVERS AND RECEIVERS
STLVDS050BTR STMICROELECTRONICS-STLVDS050BTR Datasheet
285Kb / 11P
   HIGH SPEED DIFFERENTIAL LINE DRIVERS AND RECEIVERS
STLVDS051 STMICROELECTRONICS-STLVDS051 Datasheet
283Kb / 11P
   HIGH SPEED DIFFERENTIAL LINE DRIVERS AND RECEIVERS
More results

Mô tả tương tự - STLVDS9637BD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL33334E INTERSIL-ISL33334E Datasheet
820Kb / 23P
   Operates from a single 3.3V supply
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX14882EVKIT MAXIM-MAX14882EVKIT Datasheet
673Kb / 7P
   Operates from a Single 3.3V Supply
Rev 0; 5/18
MAX14880EVKIT MAXIM-MAX14880EVKIT Datasheet
577Kb / 8P
   Operates from a Single 3.3V Supply
Rev 0; 5/17
MAX149X1EVKIT MAXIM-MAX149X1EVKIT Datasheet
2Mb / 9P
   Operates From a Single 3.3V Supply
Rev 1; 7/16
MAX148X1EVKIT MAXIM-MAX148X1EVKIT Datasheet
2Mb / 13P
   Operates From a Single 3.3V Supply
Rev 0; 7/16
MAX14851EVKIT MAXIM-MAX14851EVKIT Datasheet
758Kb / 8P
   Operates from a Single Supply
Rev 0; 11/17
MAX14883EEVKIT MAXIM-MAX14883EEVKIT Datasheet
624Kb / 7P
   Operates from a Single 5V Supply
Rev 2; 12/18
logo
Texas Instruments
TL712CP TI1-TL712CP_14 Datasheet
946Kb / 17P
[Old version datasheet]   Operates From a Single 5-V Supply
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX22506EEVKIT MAXIM-MAX22506EEVKIT Datasheet
478Kb / 7P
   Operates From a Single 3V to 5.5V Supply
Rev 0; 2/21
MAX14775EEVKIT MAXIM-MAX14775EEVKIT Datasheet
594Kb / 6P
   Operates From a Single 3V to 5V Supply
Rev 1; 10/18
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com