công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P-UE86-3G1620-X0X61 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Amphenol Corporation

tên linh kiện P-UE86-3G1620-X0X61
Giải thích chi tiết về linh kiện  OPTIONS AND EMI SPRING FINGER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

P-UE86-3G1620-X0X61 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Amphenol Corporation

  P-UE86-3G1620-X0X61 Datasheet HTML 1Page - Amphenol Corporation P-UE86-3G1620-X0X61 Datasheet HTML 2Page - Amphenol Corporation P-UE86-3G1620-X0X61 Datasheet HTML 3Page - Amphenol Corporation P-UE86-3G1620-X0X61 Datasheet HTML 4Page - Amphenol Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
0.70
0.70
3X 3.00
ECN Exxxxx
SHEET
3
4
5
6
5
4
3
H
G
F
E
D
C
B
A
AB
C
D
E
F
GH
2
1
2
1
SCALE:
REV
DWG. NO.
SEE NOTES
MATERIAL AND FINISH
A Division of Amphenol Corp. www.amphenolcanada.com
6
Amphenol High Speed Interconnects
OR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM AMPHENOL CANADA CORP.
CODE ID NO.
NOV03/15
UNLESS SPECIFIED OTHERWISE
DRAWING
03554
DRAWN
CHECKED
M.E. APP'D
Q.A. APP'D
DWG APP'D
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH INFORMATION MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE
DWG SIZE:
DO NOT
2.5:1
PROJECTION
4 OF 4
SCALE
REF.
3 DECIMAL PLACE
FEB 06/14
ANGLE
C
1
E
N/A
NOV03/15
ENG. REL. NO.
THIRD
ANGULAR DEGREES
J. SI
P. OU
J. SI
P-UE86-3G1620-X0X61
0.15
0.25
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
REFERENCE IN PARENTHESES
GENERAL TOLERANCES
1 DECIMAL PLACE
2 DECIMAL PLACE
2X1 SFP ULTRAPORT WITH LIGHT PIPE
OPTIONS AND EMI SPRING FINGER
NOTES:
1. 0.56MM DIAMETER HOLES ARE
CHASSIS GROUND (24 HOLES)
REVISIONS
REV. ECN
DESCRIPTION
DATE
APPROVED
C
UPDATE NOTES
AUG 15/14
J.SI
D
CHANGED PCB THICKNESS
NOV 03/15
J.SI
E
REMOVED DIM. ZONE A2, SHEET 2 OF 4 OCT 28/16
J.SI
2X1 PCB LAYOUT
F
G
X Y
X
COMPONENT
KEEP-OUT AREAS
COMPONENT
KEEP-OUT AREAS
0.1 M
Y
16.25
4.50
3.50
3.50
9.80
2X
7.125
1.60±0.03
13.28
3.50
0.50
1.72
6.29
8.00
24X 0.56±0.05
7.125
3X
4X
58.00
OUTER LIGHT PIPE
Y
INNER LIGHT PIPE
(OR MIDDLE LIGHT PIPE)
SCALE 8 : 1
DETAIL F
Y
X
0.05 M
X
0.80
4.00
3.95
3.95
40X 0.37±0.05
12.00
3.00
1.60±0.03
9.80
0.80
10.80
0.50
1.30
9X
3.00
2.00
T17
T18
T19
T10
T9
T8
T7
T6
T5
T4
T3
T2
T1
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T20
B7
B8
B9
B19
B20
B18
B17
B16
B15
B14
B13
B12
B11
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B10
DETAIL G
SCALE 10 : 1


Số phần tương tự - P-UE86-3G1620-X0X61

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Amphenol Corporation
P-UE86-3G1420-X0X61 AMPHENOL-P-UE86-3G1420-X0X61 Datasheet
304Kb / 4P
   OPTIONS AND EMI GASKET
More results

Mô tả tương tự - P-UE86-3G1620-X0X61

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Amphenol Corporation
P-UE86-3G6620-X0X61 AMPHENOL-P-UE86-3G6620-X0X61 Datasheet
750Kb / 5P
   OPTIONS AND EMI SPRING FINGER
P-UE86-3G4620-X0X61 AMPHENOL-P-UE86-3G4620-X0X61 Datasheet
661Kb / 5P
   OPTIONS AND EMI SPRING FINGER
P-UE86-3G2620-X0X61 AMPHENOL-P-UE86-3G2620-X0X61 Datasheet
927Kb / 4P
   AND EMI SPRING FINGER
P-UE86-3G1420-X0X61 AMPHENOL-P-UE86-3G1420-X0X61 Datasheet
304Kb / 4P
   OPTIONS AND EMI GASKET
P-UE86-3G4420-X0X61 AMPHENOL-P-UE86-3G4420-X0X61 Datasheet
544Kb / 5P
   OPTIONS AND EMI GASKET
logo
TE Connectivity Ltd
2339640 TEC-2339640 Datasheet
92Kb / 2P
   6.0 HEIGHT SPRING FINGER
Rev. A
logo
Tyco Electronics
1551574-5 MACOM-1551574-5 Datasheet
144Kb / 2P
   SPRING FINGER H=2,60MM
logo
TE Connectivity Ltd
C-1551572 TEC-C-1551572 Datasheet
248Kb / 2P
   SPRING FINGER H=1,8
C-1551574 TEC-C-1551574 Datasheet
246Kb / 2P
   SPRING FINGER H=2.60mm
logo
Tyco Electronics
1551575-5 MACOM-1551575-5 Datasheet
143Kb / 2P
   SPRING FINGER H=3.0MM
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com