công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP56DT bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP56DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V / 5VECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP56DT bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC100EP56DT Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100EP56DT Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EP56DT Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EP56DT Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EP56DT Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EP56DT Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP56DT Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EP56DT Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC100EP56DT Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
MC10EP56, MC100EP56
http://onsemi.com
9
PACKAGE DIMENSIONS
SO−20
DW SUFFIX
PLASTIC SOIC PACKAGE
CASE 751D−05
ISSUE F
20
1
11
10
B
20X
C
18X
A1
A
SEATING
PLANE
q
E
D
M
0.25
S
A
S
B
T
e
T
B
A
DIM
MIN
MAX
MILLIMETERS
A
2.35
2.65
A1
0.10
0.25
B
0.35
0.49
C
0.23
0.32
D
12.65
12.95
E
7.40
7.60
e
1.27 BSC
H
10.05
10.55
h
0.25
0.75
L
0.50
0.90
q
0
7
NOTES:
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES
PER ASME Y14.5M, 1994.
3. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD
PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 PER SIDE.
5. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION SHALL
BE 0.13 TOTAL IN EXCESS OF B DIMENSION AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
__


Số phần tương tự - MC100EP56DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP56DT ONSEMI-MC100EP56DT Datasheet
182Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 14
MC100EP56DTG ONSEMI-MC100EP56DTG Datasheet
182Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 14
MC100EP56DTG ONSEMI-MC100EP56DTG Datasheet
127Kb / 11P
   ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
April, 2014 ??Rev. 17
MC100EP56DTR2 ONSEMI-MC100EP56DTR2 Datasheet
182Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 14
MC100EP56DTR2G ONSEMI-MC100EP56DTR2G Datasheet
182Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 14
More results

Mô tả tương tự - MC100EP56DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
SY100EL56V MICREL-SY100EL56V Datasheet
55Kb / 4P
   5V/3.3V DUAL DIFFERENTIAL 2:1 MULTIPLEXER
SY100EL56V MICREL-SY100EL56V_06 Datasheet
50Kb / 5P
   5V/3.3V DUAL DIFFERENTIAL 2:1 MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL56 ONSEMI-MC100LVEL56_06 Datasheet
120Kb / 7P
   3.3V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 11
NB100LVEP56 ONSEMI-NB100LVEP56_16 Datasheet
110Kb / 10P
   2.5V / 3.3V ECL DUAL Differential 2:1 Multiplexer
February, 2016 ??Rev. 11
NB100LVEP56 ONSEMI-NB100LVEP56_06 Datasheet
150Kb / 10P
   2.5V / 3.3V ECL DUAL Differential 2:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 9
MC10EP56 ONSEMI-MC10EP56_06 Datasheet
182Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 14
NB100LVEP56 ONSEMI-NB100LVEP56 Datasheet
153Kb / 14P
   2.5V / 3.3V / 5V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
December, 2004 ??Rev. 5
MC10EP56 ONSEMI-MC10EP56 Datasheet
106Kb / 8P
   Dual Differential 2:1 Multiplexer
January, 2004 ??Rev. 12
MC100LVEL56 ONSEMI-MC100LVEL56 Datasheet
113Kb / 4P
   Dual Differential 2:1 Multiplexer
1996 REV 1
logo
Micrel Semiconductor
SY100EP56V MICREL-SY100EP56V Datasheet
478Kb / 8P
   3.3V/5V PECL/ECL 3GHz DUAL DIFFERENTIAL 2:1 MULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com