công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5821 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

tên linh kiện 1N5821
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HY [HY ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  http://www.hygroup.com.tw
Logo HY - HY ELECTRONIC CORP.

1N5821 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

  1N5821 Datasheet HTML 1Page - HY ELECTRONIC CORP. 1N5821 Datasheet HTML 2Page - HY ELECTRONIC CORP. 1N5821 Datasheet HTML 3Page - HY ELECTRONIC CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
RATING AND CHARACTERTIC CURVES
1N5820 thru 1N5822
The curve graph is for reference only, can't be the basis for judgment(曲线图仅供参考)!
Rev. 1, 27-Apr-2017
FIG. 1 – FORWARD CURRENT DERATING CURVE
LEAD TEMPERATURE (℃)
1.0
0
25
2.0
3.0
50
75
100
125
150
175
0.5
1.5
2.5
SINGLE PHASE HALF WAVE 60Hz
RESISTIVE OR INDUCTIVE LOAD
FIG. 2 – MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
PULSE WIDTH 8.3ms
SINGLE HALF-SINE-WAVE
(JEDEC METHOD)
80
60
40
20
0
100
50
20
10
12
5
REVERSE VOLTAGE ,VOLTS
FIG. 3 – TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
TJ = 25°C,f = 1MHz
4
1000
100
10
40
10
100
1
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,VOLTS
FIG.4-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
0
0.1
0.3
0.5
0.7
1.1
1.5
1.3
0.9
1.7
100
10
0.1
1.0
1N5822
1N5820
1N5821
TJ = 25°C


Số phần tương tự - 1N5821

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5821 TSC-1N5821 Datasheet
63Kb / 2P
   3.0 AMPS. Schottky Barrier Rectifiers
logo
Shanghai Leiditech Elec...
1N5821 LEIDITECH-1N5821 Datasheet
583Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 3.0A
logo
Motorola, Inc
1N5821 MOTOROLA-1N5821 Datasheet
168Kb / 6P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 3.0 AMPERES 20, 30, 40 VOLTS
logo
Kingtronics Internation...
1N5821 KINGTRONICS-1N5821 Datasheet
170Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N5821 SECOS-1N5821 Datasheet
119Kb / 2P
   VOLTAGE 20V ~ 40V 3.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - 1N5821

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com