công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4001SG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

tên linh kiện 1N4001SG
Giải thích chi tiết về linh kiện  GLASS PASSIVATED RECTIFIERS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HY [HY ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  http://www.hygroup.com.tw
Logo HY - HY ELECTRONIC CORP.

1N4001SG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

  1N4001SG_17 Datasheet HTML 1Page - HY ELECTRONIC CORP. 1N4001SG_17 Datasheet HTML 2Page - HY ELECTRONIC CORP. 1N4001SG_17 Datasheet HTML 3Page - HY ELECTRONIC CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
The cruve graph is for reference only, can't be the basis for judgment(曲线图仅供参考)!
Rev. 7, 13-Mar-2017
1N4001SG thru 1N4007SG
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
FIG.4 – TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
PULSE WIDTH 300us
TJ = 25°C
10
0
0.1
1.0
0.01
0.2
0.6
0.4
4
0.8
1.2
1.6
1.4
1.8
1.0
25
50
75
100
125
150
175
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
SINGLE PHASE HALF WAVE
60Hz RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
FIG. 1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
AMBIENT TEMPERATURE °C
FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE
SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
2
5
10
20
50
100
30
10
0
20
PULSE WIDTH 8.3ms
SINGLE HALF-SINE-WAVE
(JEDEC METHOD)
PULSE WIDTH 8.3ms
SINGLE HALF-SINE-WAVE
(JEDEC METHOD)
4
100
10
1.0
40
10
100
REVERSE VOLTAGE ,VOLTS
FIG. 3 – TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
TJ = 25°C
f = 1MHz
1


Số phần tương tự - 1N4001SG_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shunye Enterprise
1N4001SG SHUNYE-1N4001SG_17 Datasheet
594Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N4001SG_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4001SG TSC-1N4001SG_14 Datasheet
181Kb / 4P
   Glass Passivated Rectifiers
1N5400G TSC-1N5400G_14 Datasheet
199Kb / 4P
   Glass Passivated Rectifiers
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SF21G BILIN-SF21G Datasheet
111Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
P600AG HY-P600AG Datasheet
34Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIERS
1N4001G HY-1N4001G Datasheet
35Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIERS
logo
Compact Technology Corp...
1N5400G CTC-1N5400G Datasheet
184Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4001G TSC-1N4001G_14 Datasheet
198Kb / 4P
   Glass Passivated Rectifiers
logo
HY ELECTRONIC CORP.
RL251G HY-RL251G_18 Datasheet
184Kb / 3P
   Glass Passivated Rectifiers
RL201G HY-RL201G_18 Datasheet
177Kb / 3P
   Glass Passivated Rectifiers
logo
DACO SEMICONDUCTOR CO.,...
GR301G DACO-GR301G Datasheet
853Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
P600AG HY-P600AG_17 Datasheet
134Kb / 3P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com