công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4001 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

tên linh kiện 1N4001
Giải thích chi tiết về linh kiện  PLASTIC SILICON RECTIFIERS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HY [HY ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  http://www.hygroup.com.tw
Logo HY - HY ELECTRONIC CORP.

1N4001 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

  1N4001 Datasheet HTML 1Page - HY ELECTRONIC CORP. 1N4001 Datasheet HTML 2Page - HY ELECTRONIC CORP. 1N4001 Datasheet HTML 3Page - HY ELECTRONIC CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
The cruve graph is for reference only, can't be the basis for judgment(曲线图仅供参考)!
Rev. 7, 13-Mar-2017
1N4001 thru 1N4007
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
AMBIENT TEMPERATURE. ℃
SINGLE PHASE HALF WAVE
60Hz RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
FIG.4 – TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
PULSE WIDTH 300us
TJ = 25°
10
0
0.1
1.0
0.01
0.2
0.6
0.4
4
0.8
1.2
1.6
1.4
1.8
1.0
SINGLE PHASE HALF WAVE
60Hz RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
1.0
FIG. 1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
SINGLE PHASE HALF WAVE
60Hz RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
25
50
75
100
125
150
175
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1.0
FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE
SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
2
5
10
20
50
100
30
10
0
20
PULSE WIDTH 8.3ms
SINGLE HALF-SINE-WAVE
(JEDEC METHOD)
PULSE WIDTH 8.3ms
SINGLE HALF-SINE-WAVE
(JEDEC METHOD)
4
100
10
60
40
20
4
2
1
40
10
100
REVERSE VOLTAGE ,VOLTS
FIG. 3 – TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
TJ = 25°C
f = 1MHz
1


Số phần tương tự - 1N4001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N4001 PANJIT-1N4001 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4001 EIC-1N4001 Datasheet
54Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
1N4001 DIOTEC-1N4001 Datasheet
142Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
Pan Jit International I...
1N4001 PANJIT-1N4001 Datasheet
96Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Guangdong Kexin Industr...
1N4001 KEXIN-1N4001 Datasheet
553Kb / 2P
   Rectifier Diodes
More results

Mô tả tương tự - 1N4001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Compact Technology Corp...
CT4A01 CTC-CT4A01 Datasheet
41Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N4001 HY-1N4001 Datasheet
35Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
P600A SEMTECH_ELEC-P600A Datasheet
238Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N4001 PANJIT-1N4001_10 Datasheet
64Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
BY127M PANJIT-BY127M_09 Datasheet
68Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
6A05S LUGUANG-6A05S Datasheet
136Kb / 2P
   Plastic Silicon Rectifiers
8A05 LUGUANG-8A05 Datasheet
171Kb / 2P
   Plastic Silicon Rectifiers
EM513 LUGUANG-EM513 Datasheet
157Kb / 2P
   Plastic Silicon Rectifiers
P600A LUGUANG-P600A Datasheet
173Kb / 2P
   Plastic Silicon Rectifiers
logo
Yea Shin Technology Co....
1N4001 YEASHIN-1N4001 Datasheet
120Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Compact Technology Corp...
1N5391 CTC-1N5391_15 Datasheet
61Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com