công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD1040CS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện BD1040CS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

BD1040CS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Pan Jit International Inc.

  BD1040CS_16 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. BD1040CS_16 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. BD1040CS_16 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. BD1040CS_16 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. BD1040CS_16 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. BD1040CS_16 Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
PBD1040CS~BD10200CS
May 26,2016-REV.04
Page 5
Part No_packing code_Version
BD1040CS_L2_00001
BD1040CS_S2_00001
For example :
RB500V-40_R2_00001
˙Serial number
˙
˙Version code means HF
Part No.
˙Packing size code means 13"
˙Packing type means T/R
Packing Code XX
Version Code XXXXX
Packing type
1
st
Code
Packing size code
2
nd
Code
HF or
RoHS
1
st Code
2
nd~5th Code
Tape and Ammunition
Box (T/B)
A
N/A
0
HF
0
serial number
Tape and Reel (T/R)
R
7"
1
RoHS
1
serial number
Bulk Packing (B/P)
B
13"
2
Tube Packing (T/P)
T
26mm
X
Tape and Reel (Right Oriented)
(TRR)
S
52mm
Y
Tape and Reel (Left Oriented)
(TRL)
L
PANASERT T/B
CATHODE UP (PBCU)
U
FORMING
F
PANASERT T/B
CATHODE DOWN (PBCD)
D


Số phần tương tự - BD1040CS_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
BD1040CS PANJIT-BD1040CS Datasheet
106Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Zibo Seno Electronic En...
BD1040CS ZSELEC-BD1040CS Datasheet
148Kb / 2P
   10.0A SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results

Mô tả tương tự - BD1040CS_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SK12 EIC-SK12 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK32S EIC-SK32S Datasheet
12Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SKO2 EIC-SKO2 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SD320YS PANJIT-SD320YS_09 Datasheet
89Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SD820T PANJIT-SD820T_09 Datasheet
47Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Weitron Technology
B120L WEITRON-B120L Datasheet
100Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P2L VISHAY-MSS1P2L_11 Datasheet
91Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS1P3 VISHAY-MSS1P3_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS2P2 VISHAY-MSS2P2_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
logo
Weitron Technology
B520B WEITRON-B520B_09 Datasheet
603Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P5 VISHAY-MSS1P5 Datasheet
107Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 04-Aug-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com