công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54FCT244CTPYBGB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện 54FCT244CTPYBGB
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAST CMOS OCTAL BUFFER/LIN DRIVER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

54FCT244CTPYBGB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Integrated Device Technology

  54FCT244CTPYBGB Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology 54FCT244CTPYBGB Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology 54FCT244CTPYBGB Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology 54FCT244CTPYBGB Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology 54FCT244CTPYBGB Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology 54FCT244CTPYBGB Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
MILITARYANDINDUSTRIALTEMPERATURERANGES
6
IDT54/74FCT244T/AT/CT
FASTCMOSOCTALBUFFER/LINEDRIVER
ORDERING INFORMATION
XX
Temp. Range
FCT
XXXX
Device Type
XX
Package
X
Process
Fast CMOS Octal Buffer/Line Driver
244T
244AT
244CT
SO
PY
Q
PG
Industrial Options
Small Outline IC (PSG20)
Shrink Small Outline Package (PYG20)
Quarter-size Small Outline Package (PCG20)
Thin Shrink Small Outline Package (PGG20)
D
L
Military Options
CERDIP (CD20)
Leadless Chip Carrier (LC20)
Blank
B
Industrial
MIL-STD-883, Class B
54
74
−55°C to +125°C
−40°C to +85°C
Tube
Tape and Reel
Blank
8
X
Green
G
X
CORPORATE HEADQUARTERS
for SALES:
for Tech Support:
6024 Silver Creek Valley Road
800-345-7015 or 408-284-8200
logichelp@idt.com
San Jose, CA 95138
fax: 408-284-2775
www.idt.com
Datasheet Document History
09/29/2009
Pg. 6
Updated the ordering information by removing the "IDT" notation and non RoHS part.
12/12/2016
Pg. 6.
Updated the ordering information by adding detailed package information and Tape & Reel.


Số phần tương tự - 54FCT244CTPYBGB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
54FCT244 NSC-54FCT244 Datasheet
110Kb / 5P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
logo
Rochester Electronics
54FCT244 ROCHESTER-54FCT244 Datasheet
529Kb / 6P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs TTL input and output level compatible
logo
National Semiconductor ...
54FCT244D NSC-54FCT244D Datasheet
110Kb / 5P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
logo
Rochester Electronics
54FCT244DM ROCHESTER-54FCT244DM Datasheet
529Kb / 6P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs TTL input and output level compatible
54FCT244DMQB ROCHESTER-54FCT244DMQB Datasheet
529Kb / 6P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs TTL input and output level compatible
More results

Mô tả tương tự - 54FCT244CTPYBGB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
74FCT2244T IDT-74FCT2244T Datasheet
52Kb / 6P
   FAST CMOS OCTAL BUFFER/LINE DRIVER
IDT74FCT540AT IDT-IDT74FCT540AT_06 Datasheet
71Kb / 6P
   FAST CMOS OCTAL BUFFER/LINE DRIVER
IDT74FCT540AT IDT-IDT74FCT540AT_16 Datasheet
78Kb / 6P
   FAST CMOS OCTAL BUFFER/LINE DRIVER
IDT74FCT240 IDT-IDT74FCT240 Datasheet
155Kb / 8P
   FAST CMOS OCTAL BUFFER/LINE DRIVER
74FCT540T IDT-74FCT540T Datasheet
50Kb / 6P
   FAST CMOS OCTAL BUFFER/LINE DRIVER
IDT74FCT2240AT IDT-IDT74FCT2240AT Datasheet
65Kb / 6P
   FAST CMOS OCTAL BUFFER/LINE DRIVER
IDT74FCT2244AT IDT-IDT74FCT2244AT_16 Datasheet
80Kb / 6P
   FAST CMOS OCTAL BUFFER/LINE DRIVER
74FCT540 IDT-74FCT540 Datasheet
96Kb / 6P
   FAST CMOS OCTAL BUFFER/LINE DRIVER
IDT74FCT2244AT IDT-IDT74FCT2244AT Datasheet
69Kb / 6P
   FAST CMOS OCTAL BUFFER/LINE DRIVER
logo
List of Unclassifed Man...
74FCT244T ETC2-74FCT244T Datasheet
318Kb / 6P
   FAST CMOS OCTAL BUFFER/LINE DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com