công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

YZP0008 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện YZP0008
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.6-V, 3-A, 7.5-m(ohm) On-Resistance Load Switch With Adjustable Fast Turnon and Power Good
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

YZP0008 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  YZP0008 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments YZP0008 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments YZP0008 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments YZP0008 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments YZP0008 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments YZP0008 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments YZP0008 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments YZP0008 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments YZP0008 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
GND
ON
PG
CT
VOUT
VIN
VOUT
VIN
D
C
B
A
2
1
ON
GND
CT
PG
VIN
VOUT
VIN
VOUT
D
C
B
A
2
1
3
TPS22971
www.ti.com
SLVSDK7 – APRIL 2017
Product Folder Links: TPS22971
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated
5 Pin Configuration and Functions
YZP Package
8-Pin DSBGA
Laser Marking View
YZP Package
8-Pin DSBGA
Bump View
Pin Functions
PIN
I/O
DESCRIPTION
NAME
NO.
CT
C2
O
VOUT slew rate control
GND
D1
GND
Ground
ON
D2
I
Switch control input. Do not leave floating
PG
C1
O
Power good. Active high, open drain output
VOUT
A1, B1
O
Switch output
VIN
A2, B2
I
Switch input, bypass this input with a ceramic capacitor to ground


Mô tả tương tự - YZP0008

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS22970 TI1-TPS22970 Datasheet
856Kb / 22P
[Old version datasheet]   3.6-V, 4-A, 5.3-m(ohm) On-Resistance Load Switch
TPS22925 TI1-TPS22925 Datasheet
629Kb / 25P
[Old version datasheet]   3.6-V, 3-A, 9Ohm On-Resistance Load Switch
TPS22959 TI1-TPS22959 Datasheet
7Mb / 29P
[Old version datasheet]   5.5-V, 15-A, 4.4-m(ohm) On-Resistance Load Switch
TPS22962 TI1-TPS22962 Datasheet
7Mb / 29P
[Old version datasheet]   5.5-V, 10-A, 4.4-m(ohm) On-Resistance Load Switch
TPS22918 TI1-TPS22918_16 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   5.5-V, 2-A, 52-m(ohm) On-Resistance Load Switch
TPS22954 TI1-TPS22954 Datasheet
1Mb / 46P
[Old version datasheet]   5.7 V, 5 A, 14 m(ohm) On-Resistance Load Switch
TPS22918-Q1 TI1-TPS22918-Q1 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   5.5-V, 2-A, 52-m(ohm) On-Resistance Load Switch
TPS22914B TI1-TPS22914B Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   5.5-V, 2-A, 37m(ohm) On-Resistance Load Switch
TPS22976 TI1-TPS22976 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   5.7-V, 6-A, 14-m(ohm) On-Resistance Dual-Channel Load Switch
TPS22999 TI1-TPS22999_V01 Datasheet
877Kb / 27P
[Old version datasheet]   TPS22999 4.5-V, 1.5-A, 7.5-mΩ On-Resistance Fast Turn-On Load Switch With Regulated Inrush Current
REVISED NOVEMBER 2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com